công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1658 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC1658
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC1658 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC1658 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC1658 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC1658 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC1658 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC1658 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC1658 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC1658
MOTOROLA
HIPERCOMM
BR1334 — Rev 4
4
Figure 3. Output Frequency versus Capacitance
for Various Values of Input Voltage
Figure 4. RMS Noise Deviation versus
Operating Frequency
Figure 5. Frequency Capacitance Product versus Control Voltage (VCX)
1000
1
cx (pF)
100
10
1
0.1
10
100
1000
10,000
10,000
0.1
f, OPERATING FREQUENCY (MHz)
1000
100
10
1
10
100
1600
–2
VCX, INPUT VOLTAGE (Vdc)
–1.8
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
–1.6
–1.4
–1.2
–1
– 0.8 – 0.6 – 0.4 – 0.2
0
cx (pF) = FREQUENCY–CAPACITANCE PRODUCT AT
cx (pF) = DESIRED VCX DESIRED FREQUENCY (MHz)
DC CONTROL INPUT = 4 Vdc
VCX = 0 Vdc
150 MHz @ 5 pF
75 MHz @ 5 pF
35 MHz @ 5 pF
VCX = – 2 Vdc
VCX = –1 Vdc
VCC = + 5.2 Vdc
VEE = 0 Vdc
VEE = –5.2V, VCC = 0V.
For Use at VEE = 0V, VCC = +5V (VCXP = +5V – VCX)
VCXP = Positive Input Voltage


Số phần tương tự - MC1658

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1650 MOTOROLA-MC1650 Datasheet
113Kb / 11P
   DUAL A/D CONVERTER
MC1651 MOTOROLA-MC1651 Datasheet
113Kb / 11P
   DUAL A/D CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - MC1658

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zarlink Semiconductor I...
SP1658BC ZARLINK-SP1658BC Datasheet
499Kb / 7P
   VOLTAGE-CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Motorola, Inc
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
MC12100 MOTOROLA-MC12100 Datasheet
122Kb / 7P
   200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH123FU TOSHIBA-TC7WH123FU Datasheet
382Kb / 10P
   MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
ON Semiconductor
MC10198P ONSEMI-MC10198P Datasheet
143Kb / 12P
   Monostable Multivibrator
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH123FK TOSHIBA-TC7WH123FK Datasheet
426Kb / 11P
   MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
ON Semiconductor
MC10198 ONSEMI-MC10198 Datasheet
151Kb / 10P
   Monostable Multivibrator
1996 REV 5
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4528B IKSEMICON-IW4528B Datasheet
220Kb / 6P
   Dual Monostable Multivibrator High-Voltage Silicon-Gate CMOS
logo
National Semiconductor ...
CD4528BM NSC-CD4528BM Datasheet
171Kb / 8P
   Dual Monostable Multivibrator
logo
NXP Semiconductors
HEF4047B PHILIPS-HEF4047B Datasheet
279Kb / 15P
   Monostable/astable multivibrator
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com