công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMHF2812S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Interpoint Corporation Company

tên linh kiện SMHF2812S
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERPOINT [Interpoint Corporation Company]
Trang chủ  http://www.interpoint.com
Logo INTERPOINT - Interpoint Corporation Company

SMHF2812S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Interpoint Corporation Company

Back Button SMHF2812S Datasheet HTML 4Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 5Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 6Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 7Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 8Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 9Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 10Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 11Page - Interpoint Corporation Company SMHF2812S Datasheet HTML 12Page - Interpoint Corporation Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
40
DC/DC CONVERTERS
SMHF SERIES
SINGLE AND DUAL
15 WATT
Note: Although every effort has been made to render the case drawings at actual size, variations in the printing process may cause some distortion. Please refer
to the numerical dimensions for accuracy.
CASE E
BOTTOM VIEW
See Figure 22
for pin configurations.
Squared corner and dot on top
of case indicate pin one.
1.460 max
(37.08)
1.130 max
(28.70)
Materials
Header Cold Rolled Steel/Nickel/Gold
Cover
Kovar/Nickel
(SMHF Series
Cold Rolled Steel/Nickel/Gold)
Pins
#52 alloy/Gold
compression glass seal
Case dimensions in inches (mm)
Tolerance
±0.005 (0.13) for three decimal places
±0.01 (0.3) for two decimal places
unless otherwise specified
CAUTION
Heat from reflow or wave soldering may damage
the device. Solder pins individually with heat
application not exceeding 300
°C for 10 seconds
per pin.
FIGURE 21: CASE E MAXIMUM DIMENSIONS
0.000
0.160
(4.06)
0.960
(24.38)
12
3
4
5
0.030 dia.
(0.76)
87
6
SMHF Series Single and Dual
BOTTOM VIEW CASE E1
Projection Weld
Squared corner and dot on top
of case indicate pin one.
FIGURE 22: CASE E1


Số phần tương tự - SMHF2812S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Interpoint Corporation ...
SMHF2812S INTERPOINT-SMHF2812S Datasheet
591Kb / 15P
   Fully qualified to Class H or K -55째C to 125째C operation 16 to 40 VDC input
SMHF2812S/KR INTERPOINT-SMHF2812S/KR Datasheet
511Kb / 15P
   SMHF Single and Dual DC-DC Converters
More results

Mô tả tương tự - SMHF2812S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Interpoint Corporation ...
MGA2805S INTERPOINT-MGA2805S Datasheet
126Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
MGH2805S INTERPOINT-MGH2805S Datasheet
116Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
MSA2805S INTERPOINT-MSA2805S Datasheet
123Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
SMFL283R3S INTERPOINT-SMFL283R3S Datasheet
206Kb / 10P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
logo
Crane Aerospace & Elect...
HR41-2812 CRANE-HR41-2812 Datasheet
92Kb / 6P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
HR121-2812 CRANE-HR121-2812 Datasheet
92Kb / 6P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
HR301-285 CRANE-HR301-285 Datasheet
803Kb / 7P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
MRH2812S CRANE-MRH2812S Datasheet
198Kb / 9P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
MGA2805S CRANE-MGA2805S Datasheet
121Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
HR701-285 CRANE-HR701-285 Datasheet
121Kb / 9P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
MFW28512S CRANE-MFW28512S Datasheet
123Kb / 9P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com