công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13142D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13142D
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER DC - 1.8 GHz LNA, MIXER and VCO
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13142D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Motorola, Inc

Back Button MC13142D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC13142D Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
MC13142
9
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
Figure 4. Circuit Side View
Mix Lin
Cont
Mix In
VCC
LNA
Input
IF
Out
NOTES: Critical dimensions are 50 mil centers lead to lead in SO–16 footprint.
Also line widths to labeled ports excluding VCC are 50 mil (0.050 inch).
FR4 PCB, 1/32 inch.
LNA
Output
LO Buf
Out
VCC
V–Cont
MC13142D
Rev A


Số phần tương tự - MC13142D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13143 MOTOROLA-MC13143 Datasheet
459Kb / 9P
   Ultra Low Power DC-2.4 GHz Linear Mixer
MC13143D MOTOROLA-MC13143D Datasheet
459Kb / 9P
   Ultra Low Power DC-2.4 GHz Linear Mixer
MC13144 MOTOROLA-MC13144 Datasheet
328Kb / 8P
   VHF- 2.0 GHz Low Noise Amplifier with Programmable Bias
MC13144D MOTOROLA-MC13144D Datasheet
328Kb / 8P
   VHF- 2.0 GHz Low Noise Amplifier with Programmable Bias
MC13145 MOTOROLA-MC13145 Datasheet
231Kb / 6P
   UHF Wideband Receiver Subsystem (LNA, Mixer, VCO, Prescaler, IF Subsystem, Coiless Detector)
More results

Mô tả tương tự - MC13142D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
SA621 PHILIPS-SA621 Datasheet
118Kb / 16P
   1GHz - Low voltage LNA, mixer and VCO
1997 Nov 07
SA620 PHILIPS-SA620 Datasheet
331Kb / 11P
   Low voltage LNA, mixer and VCO - 1GHz
December 15, 1993
logo
Motorola, Inc
MC13104 MOTOROLA-MC13104 Datasheet
41Kb / 1P
   1.0GHz Receiver LNA/Mixer/VCO
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13146 LANSDALE-ML13146 Datasheet
7Mb / 15P
   Low Power DC - 1.8 GHz Transmitter
ML13146 LANSDALE-ML13146_08 Datasheet
2Mb / 15P
   Low Power DC ??1.8 GHz Transmitter
logo
NXP Semiconductors
SA611 PHILIPS-SA611 Datasheet
106Kb / 16P
   1GHz low voltage LNA and mixer
1999 Mar 26
SA601 PHILIPS-SA601 Datasheet
182Kb / 11P
   Low voltage LNA and mixer - 1GHz
December 15, 1994
SA631 PHILIPS-SA631 Datasheet
103Kb / 16P
   1GHz low voltage LNA and mixer
1998 Jan 08
SA600 PHILIPS-SA600 Datasheet
283Kb / 17P
   1GHz LNA and mixer
1993 Dec 15
logo
RF Micro Devices
RF2418 RFMD-RF2418 Datasheet
114Kb / 10P
   LOW CURRENT LNA/MIXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com