công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVXU04TTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVXU04TTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER (SINGLE STAGE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVXU04TTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  74LVXU04TTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVXU04TTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
74LVXU04
3/11
Table 6: DC Specifications
Table 7: Dynamic Switching Characteristics
1) Worst case package.
2) Max number of outputs defined as (n). Data inputs are driven 0V to 3.3V, (n-1) outputs switching and one output at GND.
3) Max number of data inputs (n) switching. (n-1) switching 0V to 3.3V. Inputs under test switching: 3.3V to threshold (VILD), 0V to threshold
(VIHD), f=1MHz.
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
2.0
1.7
1.7
1.7
V
3.0 to
3.6
0.8
VCC
0.8
VCC
0.8
VCC
VIL
Low Level Input
Voltage
2.0
0.3
0.3
0.3
V
3.0 to
3.6
0.2
VCC
0.2
VCC
0.2
VCC
VOH
High Level Output
Voltage
2.0
IO=-50 µA
1.9
2.0
1.9
1.9
V
3.0
IO=-50 µA
2.9
3.0
2.9
2.9
3.0
IO=-4 mA
2.58
2.48
2.4
VOL
Low Level Output
Voltage
2.0
IO=50 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
3.0
IO=50 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
3.0
IO=4 mA
0.36
0.44
0.55
II
Input Leakage
Current
3.6
VI = 5V or GND
± 0.1
± 1
± 1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
3.6
VI = VCC or GND
220
20
µA
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VOLP
Dynamic Low
Voltage Quiet
Output (note 1, 2)
3.3
CL = 50 pF
0.3
0.5
V
VOLV
-0.5
-0.3
VIHD
Dynamic High
Voltage Input (note
1, 3)
3.3
2
VILD
Dynamic Low
Voltage Input (note
1, 3)
3.3
0.8


Số phần tương tự - 74LVXU04TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVXU04 ONSEMI-74LVXU04 Datasheet
83Kb / 6P
   Hex Inverter(Unbuffered)
March, 2005 ??Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 74LVXU04TTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCXU04 STMICROELECTRONICS-74LCXU04_06 Datasheet
221Kb / 15P
   Low voltage CMOS HEX inverter (single stage) with 5V tolerant inputs
74LCXU04 STMICROELECTRONICS-74LCXU04 Datasheet
204Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER(SINGLE STAGE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX04 STMICROELECTRONICS-74LCX04 Datasheet
239Kb / 15P
   Low voltage CMOS HEX inverter with 5V tolerant inputs
74LVX04 STMICROELECTRONICS-74LVX04 Datasheet
161Kb / 8P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
July 2001
74LCX04MTR STMICROELECTRONICS-74LCX04MTR Datasheet
164Kb / 8P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
September 2001
74LVX04 STMICROELECTRONICS-74LVX04_04 Datasheet
225Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX14 STMICROELECTRONICS-74LVX14 Datasheet
160Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX SCHMITT INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX14 STMICROELECTRONICS-74LCX14_06 Datasheet
243Kb / 15P
   Low voltage CMOS HEX SCHMITT inverter with 5V tolerant inputs
74LCX14 STMICROELECTRONICS-74LCX14 Datasheet
113Kb / 8P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX SCHMITT INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX04 FAIRCHILD-74LCX04 Datasheet
519Kb / 11P
   Low Voltage Hex Inverter with 5V Tolerant Inputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com