công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC230WX3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

tên linh kiện LC230WX3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Liquid Crystal Display (23.0Inch WXGA TFT LCD)
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Trang chủ  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC230WX3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC230WX3 Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC230WX3 Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
Product Specification
5/ 28
LC230WX3
Liquid Crystal Display
Ver.1.0
Nov.22, 2005
The followings are maximum values which, if exceeded, may cause faulty operation or damage to the unit.
Table 1. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Value
Parameter
Min
Max
Unit
LCM
Backlight inverter
VBL
-0.3
27.0
VDC
Brightness Control Voltage
Vbr-A
0.0
5.25
VDC
TOP
0
50
2
1
1
1
1
Operating Temperature
(Ambient Temp.)
Tsur
0
65
VLCD
-0.3
14.0
VDC
at 25
± 2 °C
ON/OFF Control Voltage
VON/OFF
-0.30
5.25
VDC
Storage Temperature
TST
-20
65
Operating Ambient Humidity
HOP
10
90
%RH
Storage Humidity
HST
10
90
%RH
Power Input
Voltage
Remark
Symbol
2. Absolute Maximum Ratings
Note : 1. Temperature and relative humidity range are shown in the figure below.
Wet bulb temperature should be 39 °C Max. and no condensation.
2. Abnormal visual problems by panel surface temperature can be occurred in specific
range (60 °C ~ 65 °C), But materials(ex : polarizer) are not damaged permanently in this
range, TSUR.
3.
Ambient illuminancd should be more than 10 lux.
Figure 2. Temperature and relative humidity
90%
10
20
30
40
50
60
70
80
0
-20
0
10
20
30
40
50
Dry Bulb Temperature [C]
Wet Bulb
Temperature [C]
Storage
Operation
10%
40%
60%
60


Số phần tương tự - LC230WX3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
LC230Z SEOUL-LC230Z Datasheet
390Kb / 12P
   GREEN OVAL LAMP LED
More results

Mô tả tương tự - LC230WX3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LM190E08 LG-LM190E08 Datasheet
415Kb / 29P
   Liquid Crystal Display SXGA TFT LCD
LM201WE3 LG-LM201WE3 Datasheet
722Kb / 29P
   Liquid Crystal Display WSXGA TFT LCD
logo
List of Unclassifed Man...
V390DK1-LS1 ETC2-V390DK1-LS1 Datasheet
1Mb / 50P
   TFT Liquid Crystal Display
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC260W01 LG-LC260W01 Datasheet
548Kb / 27P
   26.0??WXGA TFT LCD
LP154W01 LG-LP154W01 Datasheet
4Mb / 27P
   15.4 WXGA TFT LCD
logo
NXP Semiconductors
LC370W01 PHILIPS-LC370W01 Datasheet
714Kb / 28P
   37.0 WXGA TFT LCD
May.25, 2004
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC420W02 LG-LC420W02 Datasheet
1,012Kb / 28P
   42.0 WXGA TFT LCD
LP141WX3 LG-LP141WX3 Datasheet
1Mb / 32P
   14.1??WXGA TFT LCD
logo
Hantronix,Inc
HDA1010WPT-S-WV HANTRONIX-HDA1010WPT-S-WV Datasheet
3Mb / 27P
   10.1, TFT WXGA (1280X800) COLOR LCD DISPLAY MODULE
logo
Hamamatsu Corporation
C9303-04 HAMAMATSU-C9303-04_15 Datasheet
74Kb / 2P
   RGB-LED backlight monitor for TFT-LCD (Liquid Crystal Display)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com