công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL322JCP-REEL bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL322JCP-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small and Thin -2 g Accelerometer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL322JCP-REEL bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADXL322JCP-REEL Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADXL322
Rev. 0 | Page 10 of 16
XOUT = 1.500V
YOUT = 1.500V
XOUT = 1.50V
YOUT = 1.08V
XOUT = 1.08V
YOUT = 1.50V
XOUT = 1.92V
YOUT = 1.50V
XOUT = 1.50V
YOUT = 1.92V
EARTH'S SURFACE
XL
322J
#1234
5678P
Figure 22. Output Response vs. Orientation


Số phần tương tự - ADXL322JCP-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL322 AD-ADXL322_15 Datasheet
401Kb / 16P
   Small and Thin 2 g Accelerometer
More results

Mô tả tương tự - ADXL322JCP-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL322 AD-ADXL322_15 Datasheet
401Kb / 16P
   Small and Thin 2 g Accelerometer
ADXL321 AD-ADXL321 Datasheet
379Kb / 16P
   Small and Thin 18 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320 AD-ADXL320 Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320 AD-ADXL320_15 Datasheet
460Kb / 16P
   Small and Thin 5 g iMEMS Accelerometer
ADXL323 AD-ADXL323_15 Datasheet
461Kb / 16P
   Small, Low Power, 2-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
ADXL323 AD-ADXL323 Datasheet
293Kb / 16P
   Small, Low Power, 2-Axis 짹3 g i MEMS Accelerometer
REV. 0
logo
A-Data Technology
UV140 A-DATA-UV140 Datasheet
429Kb / 2P
   Small and thin
logo
Analog Devices
ADXL327 AD-ADXL327 Datasheet
330Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹2 g Accelerometer
REV. 0
ADXL377BCPZ-RL7 AD-ADXL377BCPZ-RL7 Datasheet
261Kb / 12P
   Small, Low Power, 3-Axis 200 g Accelerometer
REV. 0
ADXL335 AD-ADXL335_10 Datasheet
430Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹3 g Accelerometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com