công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5667RBRMZ-2REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5667RBRMZ-2REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5ppm/C On-Chip Ref, I2C Interface
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5667RBRMZ-2REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667
Rev. PrA. | Page 11 of 30
CODE
10
8
0
–10
–6
–8
–4
6
–2
4
2
VDD = 5V
VREFOUT = 2.5V
TA = 25°C
Figure 10. INL AD5667R, 2.5V Internal Reference
CODE
4
3
–4
–3
–2
2
–1
1
0
VDD =5V
VREFOUT =2.5V
TA = 25°C
Figure 11. INL AD5647R, 2.5V Internal Reference
CODE
1.0
0.8
0
–1.0
–0.8
–0.6
0.6
–0.4
–0.2
0.4
0.2
0
1000
500
2000
1500
3500
3000
2500
4000
VDD =5V
VREFOUT =2.5V
TA = 25°C
Figure 12. INL AD5627R, 2.V5 Internal Reference
CODE
1.0
0.8
0
–1.0
–0.6
–0.8
–0.4
0.6
–0.2
0.4
0.2
VDD =5V
VREFOUT =2.5V
TA =25°C
Figure 13. DNL AD5667R, 2.5V Internal Reference
CODE
0.5
0.4
0
–0.5
–0.3
–0.4
–0.2
0.3
–0.1
0.2
0.1
VDD = 5V
VREFOUT = 2.5V
TA = 25°C
Figure 14. DNL AD5647R, 2.5V Internal Reference
CODE
0.20
0.15
0
–0.20
–0.15
–0.10
0.10
–0.05
0.05
0
1000
500
2000
1500
3500
3000
2500
4000
VDD = 5V
VREFOUT = 2.5V
TA = 25°C
Figure 15. DNL AD5627R, 2.5V Internal Reference


Số phần tương tự - AD5667RBRMZ-2REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5667RBRMZ-2REEL7 AD-AD5667RBRMZ-2REEL7 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs짰 with 5 ppm/째C On-Chip Reference, I2C짰 Interface
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5667RBRMZ-2REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5625R AD-AD5625R Datasheet
819Kb / 32P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5ppm/째C On-chip Ref, I2C Interface
Rev. PrA
AD5627 AD-AD5627_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. 0
AD5647R AD-AD5647R_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. 0
AD5627R AD-AD5627R_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. 0
AD5667R AD-AD5667R_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. 0
AD5667 AD-AD5667_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. 0
AD5625R AD-AD5625R_13 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference, I2C Interface
REV. C
AD5645R AD-AD5645R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5625R AD-AD5625R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5665 AD-AD5665_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com