công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5665RBRUZ-1REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5665RBRUZ-1REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5ppm/째C On-chip Ref, I2C Interface
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5665RBRUZ-1REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5625R/AD5645R/AD5665R, AD5625/AD5665
Rev. PrA. | Page 7 of 32
Limit at TMIN, TMAX
Parameter
Conditions2
Min
Max
Unit
Description
t12
Standard mode
300
ns
tFCL, fall time of SCL signal
Fast mode
300
ns
High speed mode, CB = 100 pF
10
40
ns
High speed mode, CB = 400 pF
20
80
ns
tSP4
Fast mode
0
50
ns
Pulse width of spike suppressed
High speed mode
0
10
ns
1See Figure 2. High speed mode timing specification applies only to the AD5625BRUZ-2 and AD5665BRUZ-2.
2CB refers to the capacitance on the bus line.
3The SDA and SCL timing is measured with the input filters enabled. Switching off the input filters improves the transfer rate but has a negative effect on EMC behavior
of the part.
4 Input filtering on the SCL and SDA inputs suppress noise spikes that are less than 50 ns for fast mode or 10 ns for high speed mode.
Figure 2. 2-Wire Serial Interface Timing Diagram


Số phần tương tự - AD5665RBRUZ-1REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5665RBRUZ-1REEL7 AD-AD5665RBRUZ-1REEL7 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference, I2C Interface
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5665RBRUZ-1REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5627R AD-AD5627R Datasheet
777Kb / 30P
   Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5ppm/C On-Chip Ref, I2C Interface
Rev. PrA
AD5625R AD-AD5625R_13 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference, I2C Interface
REV. C
AD5624R AD-AD5624R_V01 Datasheet
843Kb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference
Rev. D
AD5645R AD-AD5645R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5625R AD-AD5625R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5665 AD-AD5665_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5665R AD-AD5665R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5625 AD-AD5625_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5624R AD-AD5624R_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. C
AD5664R AD-AD5664R_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com