công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5664RBRMZ-3REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5664RBRMZ-3REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5664RBRMZ-3REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
AD5624R/AD5644R/AD5664R
Rev. A | Page 7 of 28
TIMING CHARACTERISTICS
All input signals are specified with tR = tF = 1 ns/V (10% to 90% of VDD) and timed from a voltage level of (VIL + VIH)/2 (see Figure 2).
VDD = 2.7 V to 5.5 V; all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.1
Table 5.
Limit at TMIN, TMAX
Parameter
VDD = 2.7 V to 5.5 V
Unit
Conditions/Comments
t12
20
ns min
SCLK cycle time
t2
9
ns min
SCLK high time
t3
9
ns min
SCLK low time
t4
13
ns min
SYNC to SCLK falling edge setup time
t5
5
ns min
Data setup time
t6
5
ns min
Data hold time
t7
0
ns min
SCLK falling edge to SYNC rising edge
t8
15
ns min
Minimum SYNC high time
t9
13
ns min
SYNC rising edge to SCLK fall ignore
t10
0
ns min
SCLK falling edge to SYNC fall ignore
1 Guaranteed by design and characterization, not production tested.
2 Maximum SCLK frequency is 50 MHz at VDD = 2.7 V to 5.5 V.
TIMING DIAGRAM
DB0
DB23
t10
SCLK
SYNC
DIN
t1
t9
t7
t2
t3
t6
t5
t4
t8
Figure 2. Serial Write Operation


Số phần tương tự - AD5664RBRMZ-3REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5664RBRMZ-3REEL7 AD-AD5664RBRMZ-3REEL7 Datasheet
843Kb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference
Rev. D
More results

Mô tả tương tự - AD5664RBRMZ-3REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5624R AD-AD5624R_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. C
AD5664R AD-AD5664R_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. C
AD5644R AD-AD5644R_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. C
AD5645R AD-AD5645R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5624R AD-AD5624R_V01 Datasheet
843Kb / 28P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference
Rev. D
AD5625R AD-AD5625R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5665 AD-AD5665_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5665R AD-AD5665R_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5625 AD-AD5625_15 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, IC Interface
REV. C
AD5625R AD-AD5625R_13 Datasheet
1Mb / 36P
   Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/째C On-Chip Reference, I2C Interface
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com