công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5663ARMZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5663ARMZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5663ARMZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD5663
Rev. 0 | Page 10 of 24
TIME BASE = 4µs/DIV
VDD = VREF = 5V
TA = 25°C
FULL-SCALE CODE CHANGE
0x0000 TO 0xFFFF
OUTPUT LOADED WITH 2kΩ
AND 200pF TO GND
VOUT = 909mV/DIV
1
Figure 16. Full-Scale Settling Time, 5 V
CH1 2.0V
CH2 500mV
M100µs 125MS/s
A CH1
1.28V
8.0ns/pt
VDD = VREF = 5V
TA = 25°C
VOUT
VDD
1
2
MAX(C2)*
420.0mV
Figure 17. Power-On Reset to 0 V
VDD = 5V
SYNC
SLCK
VOUT
1
3
CH1 5.0V
CH3 5.0V
CH2 500mV
M400ns
A CH1
1.4V
2
Figure 18. Exiting Power-Down to Midscale
SAMPLE NUMBER
2.521
2.522
2.523
2.524
2.525
2.526
2.527
2.528
2.529
2.530
2.531
2.532
2.533
2.534
2.535
2.536
2.537
2.538
0
50
100
150
350
400
200
250
300
450
512
VDD = VREF = 5V
TA = 25°C
5ns/SAMPLE NUMBER
GLITCH IMPULSE = 9.494nV
1LSB CHANGE AROUND
MIDSCALE (0x8000 TO 0x7FFF)
Figure 19. Digital-to-Analog Glitch Impulse (Negative)
SAMPLE NUMBER
2.491
2.492
2.493
2.494
2.495
2.496
2.497
2.498
0
50
100
150
350
400
200
250
300
450
512
VDD = VREF = 5V
TA = 25°C
5ns/SAMPLE NUMBER
ANALOG CROSSTALK = 0.424nV
Figure 20. Analog Crosstalk
FREQUENCY (Hz)
–20
–50
–80
–30
–40
–60
–70
–90
–100
2k
4k
6k
8k
10k
VDD = 5V
TA = 25°C
DAC LOADED WITH FULL SCALE
VREF = 2V ± 0.3V p-p
Figure 21. Total Harmonic Distortion


Số phần tương tự - AD5663ARMZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5663 AD-AD5663 Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
Rev. F
AD5663R AD-AD5663R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. A
AD5663R AD-AD5663R Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/ C On-Chip Reference
Rev. F
AD5663R AD-AD5663R Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
Rev. F
AD5663R AD-AD5663R Datasheet
1Mb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC
More results

Mô tả tương tự - AD5663ARMZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5663 AD-AD5663_15 Datasheet
725Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 A, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5662 AD-AD5662 Datasheet
357Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output 16-Bit DAC D/A in a SOT-23
Rev. PrA
AD5662 AD-AD5662_15 Datasheet
584Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 A, Rail-to-Rail Output 16-Bit nanoDACT in a SOT-23
REV. A
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
192Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in a SOT-23
REV. B
AD5300 AD-AD5300 Datasheet
202Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Output 8-Bit DAC in an SOT-23
REV. C
AD5664 AD-AD5664_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
AD5624 AD-AD5624_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
Rev. 0
AD5310 AD-AD5310 Datasheet
164Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Voltage Output 10-Bit DAC in a SOT-23
REV. A
AD5302 AD-AD5302 Datasheet
207Kb / 16P
   2.5 V to 5.5 V, 230 uA Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5624 AD-AD5624 Datasheet
639Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 關A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com