công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1938YSTZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1938YSTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1938YSTZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD1938YSTZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1938YSTZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
AD1938
Rev. 0 | Page 6 of 32
DIGITAL FILTERS
Table 6.
Parameter
Mode
Factor
Min
Typ
Max
Unit
ADC DECIMATION FILTER
All modes, typ @ 48 kHz
Pass Band
0.4375 fS
21
kHz
Pass-Band Ripple
±0.015
dB
Transition Band
0.5 fS
24
kHz
Stop Band
0.5625 fS
27
kHz
Stop-Band Attenuation
79
dB
Group Delay
22.9844/fS
479
μs
DAC INTERPOLATION FILTER
Pass Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.4535 fS
22
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.3646 fS
35
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.3646 fS
70
kHz
Pass-Band Ripple
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
±0.01
dB
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
±0.05
dB
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
±0.1
dB
Transition Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.5 fS
24
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.5 fS
48
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.5 fS
96
kHz
Stop Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.5465 fS
26
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.6354 fS
61
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.6354 fS
122
kHz
Stop-Band Attenuation
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
70
dB
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
70
dB
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
70
dB
Group Delay
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
25/fS
521
μs
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
11/fS
115
μs
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
8/fS
42
μs
TIMING SPECIFICATIONS
−40°C < TA < +130°C, DVDD = 3.3 V ± 10%.
Table 7.
Parameter
Condition
Comments
Min
Max
Unit
INPUT MASTER CLOCK (MCLK) AND
RESET
tMH
MCLK duty cycle
DAC/ADC clock source = PLL clock @ 256 fS, 384 fS,
512 fS, 768 fS
40
60
%
tMH
DAC/ADC clock source = direct MCLK @ 512 fS (bypass
on-chip PLL)
40
60
%
fMCLK
MCLK frequency
PLL mode, 256 fS reference
6.9
13.8
MHz
fMCLK
Direct 512 fS mode
27.6
MHz
tPDR
RST low
15
ns
tPDRR
RST recovery
Reset to active output
4096
tMCLK
PLL
Lock time
MCLK and LRCLK
input
10
ms
256 fS VCO Clock
40
60
%
Output Duty Cycle
MCLK_O pin


Số phần tương tự - AD1938YSTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1938YSTZ AD-AD1938YSTZ Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1938YSTZ AD-AD1938YSTZ Datasheet
547Kb / 33P
   4 ADC/8 DAC with PLL
AD1938YSTZRL AD-AD1938YSTZRL Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1938YSTZRL AD-AD1938YSTZRL Datasheet
547Kb / 33P
   4 ADC/8 DAC with PLL
More results

Mô tả tương tự - AD1938YSTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1939WBSTZ AD-AD1939WBSTZ Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1935 AD-AD1935 Datasheet
381Kb / 30P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24 Bit CODEC
Rev. PrI
AD1939 AD-AD1939 Datasheet
607Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
REV. 0
AD1938WBSTZ-RL AD-AD1938WBSTZ-RL Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1939 AD-AD1939_15 Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1938 AD-AD1938_15 Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
ADAU1328 AD-ADAU1328_15 Datasheet
428Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1928 AD-AD1928 Datasheet
595Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
ADAU1328 AD-ADAU1328 Datasheet
543Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1928 AD-AD1928_15 Datasheet
419Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com