công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR444ARZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR444ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR444ARZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADR444ARZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR444ARZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445
Rev. A | Page 10 of 20
TEMPERATURE (
°C)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
–40
5
–10
–25
50
35
20
110
95
80
65
125
Figure 9. ADR441 Supply Current vs. Temperature
INPUT VOLTAGE (V)
3.5
3.4
3.2
3.3
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
3.1
2.5
5.3
9.3
7.3
13.3
11.3
17.3
15.3
19.3
–40
°C
+125
°C
+25
°C
Figure 10. ADR445 Supply Current vs. Input Voltage
TEMPERATURE (°C)
3.25
3.15
3.05
2.95
2.85
2.75
–40
5
–10
–25
50
35
20
110
95
80
65
125
Figure 11. ADR445 Quiescent Current vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
10
8
6
2
4
0
–40
5
–10
–25
50
35
20
110
95
80
65
125
Figure 12. ADR441 Line Regulation vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
60
55
50
40
35
45
30
–40
5
–10
–25
50
35
20
110
95
80
65
125
VIN = 18V
ILOAD = 0mA TO 10mA
VIN = 6V
Figure 13. ADR441 Load Regulation vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
7
6
5
4
1
2
3
0
–40
5
–10
–25
50
35
20
110
95
80
65
125
Figure 14. ADR445 Line Regulation vs. Temperature


Số phần tương tự - ADR444ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR444A AD-ADR444A Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
More results

Mô tả tương tự - ADR444ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR441 AD-ADR441_15 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR440 AD-ADR440_10 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR440 AD-ADR440_15 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR445 AD-ADR445_15 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR443 AD-ADR443_15 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR444 AD-ADR444_15 Datasheet
403Kb / 20P
   Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source
Rev. E
ADR430 AD-ADR430 Datasheet
868Kb / 24P
   Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
Rev. B
ADR430 AD-ADR430_11 Datasheet
1Mb / 24P
   Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
Rev. J
ADR435BRMZ AD-ADR435BRMZ Datasheet
1Mb / 24P
   Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
Rev. J
ADR431BRMZ AD-ADR431BRMZ Datasheet
1Mb / 24P
   Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
Rev. J
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com