công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP1710 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP1710
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP1710 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  ADP1710 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP1710 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
ADP1710/ADP1711
Rev. 0 | Page 2 of 16
TABLE OF CONTENTS
Features .............................................................................................. 1
Applications....................................................................................... 1
Typical Application Circuits............................................................ 1
General Description ......................................................................... 1
Revision History ............................................................................... 2
Specifications..................................................................................... 3
Absolute Maximum Ratings............................................................ 4
Thermal Resistance ...................................................................... 4
ESD Caution.................................................................................. 4
Pin Configurations and Function Descriptions ........................... 5
Typical Performance Characteristics ............................................. 6
Theory of Operation ........................................................................ 8
Adjustable Output Voltage (ADP1710 Adjustable) ................. 8
Bypass Capacitor (ADP1711) ..................................................... 8
Enable Feature ...............................................................................8
Undervoltage Lockout (UVLO) ..................................................9
Application Information................................................................ 10
Capacitor Selection .................................................................... 10
Current Limit and Thermal Overload Protection ................. 10
Thermal Considerations............................................................ 11
Printed Circuit Board Layout Considerations ....................... 12
Outline Dimensions ....................................................................... 13
Ordering Guide .......................................................................... 14
REVISION HISTORY
10/06—Revision 0: Initial Version


Số phần tương tự - ADP1710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP1710 AD-ADP1710_15 Datasheet
862Kb / 16P
   150 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADP1710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP1711 AD-ADP1711_15 Datasheet
862Kb / 16P
   150 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP1710 AD-ADP1710_15 Datasheet
862Kb / 16P
   150 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
REV. 0
logo
ON Semiconductor
NCV4264 ONSEMI-NCV4264 Datasheet
115Kb / 8P
   150 mA Low Dropout Linear Regulator
December, 2006 ??Rev. P0
NCP103 ONSEMI-NCP103 Datasheet
677Kb / 15P
   150 mA CMOS Low Dropout Regulator
May, 2015 ??Rev. 9
NCP103 ONSEMI-NCP103_16 Datasheet
676Kb / 15P
   150 mA CMOS Low Dropout Regulator
September, 2016 ??Rev. 11
logo
Toshiba Semiconductor
TCR5SC15FE TOSHIBA-TCR5SC15FE Datasheet
206Kb / 16P
   150 mA CMOS Low-Dropout Regulator (Point regulator)
TCR5SB15A TOSHIBA-TCR5SB15A Datasheet
262Kb / 17P
   150 mA CMOS Low-Dropout Regulator (Point Regulator)
logo
Analog Devices
ADP1714 AD-ADP1714_15 Datasheet
491Kb / 16P
   300 mA, Low Dropout CMOS Linear Regulator
REV. A
ADP1716 AD-ADP1716 Datasheet
589Kb / 20P
   500 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP1714AUJZ-12-R7 AD-ADP1714AUJZ-12-R7 Datasheet
491Kb / 16P
   300 mA, Low Dropout CMOS Linear Regulator
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com