công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP142MNG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP142MNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V / 5 V ECL 9-Bit Shift Register
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP142MNG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP142MNG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EP142MNG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
MC10EP142, MC100EP142
http://onsemi.com
10
Figure 5. AC Reference Measurement
CLK
CLK
Q
Q
tPHL
tPLH
VINPP = VIH(CLK) − VIL(CLK)
VOUTPP = VOH(Q) − VOL(Q)
Figure 6. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V


Số phần tương tự - MC10EP142MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP142MNG ONSEMI-MC10EP142MNG Datasheet
133Kb / 14P
   ECL 9-Bit Shift Register
April, 2015 ??Rev. 18
More results

Mô tả tương tự - MC10EP142MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP142 ONSEMI-MC100EP142 Datasheet
219Kb / 11P
   3.3 V/5 V ECL 9-Bit Shift Register
April, 2021 ??Rev. 19
MC10EP142 ONSEMI-MC10EP142_15 Datasheet
133Kb / 14P
   ECL 9-Bit Shift Register
April, 2015 ??Rev. 18
MC10E142 ONSEMI-MC10E142_06 Datasheet
150Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Shift Register
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10E142 AZM-AZ10E142 Datasheet
74Kb / 5P
   ECL/PECL 9-bit Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC10E143 ONSEMI-MC10E143_16 Datasheet
157Kb / 7P
   5V ECL 9?륛it Hold Register
July, 2016 ??Rev. 8
logo
Micrel Semiconductor
SY10E142 MICREL-SY10E142_06 Datasheet
63Kb / 4P
   9-BIT SHIFT REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC10E142 ONSEMI-MC10E142 Datasheet
109Kb / 4P
   9-BIT SHIFT REGISTER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E142 MICREL-SY10E142 Datasheet
71Kb / 4P
   9-BIT SHIFT REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC10E452 ONSEMI-MC10E452_16 Datasheet
166Kb / 8P
   5V ECL 5?륛it Differential Register
July, 2016 ??Rev. 12
MC10E141 ONSEMI-MC10E141_06 Datasheet
130Kb / 8P
   5V ECL 8-Bit Shift Register
November, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com