công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG702LBRJZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG702LBRJZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Low Voltage 2 OHM SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG702LBRJZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG702LBRJZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADG701L/ADG702L
Rev. 0 | Page 11 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
0.80
0.60
0.40
4
8
1
5
4.90
BSC
PIN 1
0.65 BSC
3.00
BSC
SEATING
PLANE
0.15
0.00
0.38
0.22
1.10 MAX
3.00
BSC
COPLANARITY
0.10
0.23
0.08
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
Figure 21. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters
1
3
4
5
2
6
2.90 BSC
1.60 BSC
2.80 BSC
1.90
BSC
0.95 BSC
0.22
0.08
10°
0.50
0.30
0.15 MAX
1.30
1.15
0.90
SEATING
PLANE
1.45 MAX
0.60
0.45
0.30
PIN 1
INDICATOR
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AB
Figure 22. 6-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23]
(RT-6)
Dimensions shown in millimeters
PIN 1
1.60 BSC
2.80 BSC
1.90
BSC
0.95 BSC
5
12
3
4
0.22
0.08
10°
0.50
0.30
0.15 MAX
SEATING
PLANE
1.45 MAX
1.30
1.15
0.90
2.90 BSC
0.60
0.45
0.30
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AA
Figure 23. 5-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23]
(RJ-5)
Dimensions shown in millimeters


Số phần tương tự - ADG702LBRJZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG702 AD-ADG702 Datasheet
108Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 2ohm SPST Switches
REV. A
ADG702 AD-ADG702 Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS Low Voltage 2 廓 SPST Switches
REV. C
ADG702 AD-ADG702 Datasheet
476Kb / 9P
   Devices Connected
ADG702BRJ-500RL7 AD-ADG702BRJ-500RL7 Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS Low Voltage 2 廓 SPST Switches
REV. C
ADG702BRJ-500RL7 AD-ADG702BRJ-500RL7 Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS Low Voltage 2 廓 SPST Switches
REV. C
More results

Mô tả tương tự - ADG702LBRJZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG801 AD-ADG801 Datasheet
76Kb / 9P
   <0.5 ohm CMOS, Low Voltage, SPST Switches
REV. PrE Jan ??2
ADG721 AD-ADG721 Datasheet
204Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm Dual SPST Switches
REV. 0
ADG711 AD-ADG711 Datasheet
119Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm Quad SPST Switches
REV. 0
ADG702BRMZ AD-ADG702BRMZ Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS Low Voltage 2 廓 SPST Switches
REV. C
ADG701 AD-ADG701_06 Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS Low Voltage 2 廓 SPST Switches
REV. C
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4645 MAXIM-MAX4645 Datasheet
202Kb / 11P
   Fast, Low-Voltage, 2.5-ohm, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 7/00
MAX4501 MAXIM-MAX4501 Datasheet
313Kb / 8P
   Low-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 11/99
MAX4502EUKT MAXIM-MAX4502EUKT Datasheet
319Kb / 8P
   Low-Voltage, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 1; 11/99
logo
Analog Devices
ADG701 AD-ADG701 Datasheet
108Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 2ohm SPST Switches
REV. A
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5A4626 PERICOM-PI5A4626 Datasheet
210Kb / 9P
   SOTINY??Low-Voltage, Single-Supply 1-Ohm SPST CMOS Analog Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com