công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1308BRUZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1308BRUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  4- and 8-Channel -15 V/12 V Multiplexers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1308BRUZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG1308BRUZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1308BRUZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADG1308/ADG1309
Rev. 0 | Page 9 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VDD = +15V
VSS = –15V
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
200
180
160
140
120
100
60
80
0
20
40
–15
–12
–9
–6
–3
3
9
06
12
1
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
600
400
500
300
200
0
100
02
4
6
8
10
12
VDD = 12V
VSS = 0V
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = –40°C
5
TA = 25°C
Figure 4. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Dual Supply
Figure 7. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Different Temperatures,
Single Supply
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
450
400
350
300
250
150
200
0
50
100
02
46
8
10
12
VDD = 12V
VSS = 0V
TA = 25°C
VS (V)
6
4
2
0
–2
–4
–6
–15
–10
–5
0
15
10
5
VDD = +15V
VSS = –15V
VDD = +12V
VSS = 0V
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = 25°C
Figure 5. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Single Supply
Figure 8. Charge Injection vs. Source Voltage
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
250
150
200
0
50
100
–15
–10
–5
0
5
10
15
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = –40°C
TEMPERATURE (°C)
160
140
120
100
80
60
20
40
0
–40
–20
0
20
60
40
80
TON
TOFF
VDD = +15V
VSS = –15V
Figure 6. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Different Temperatures,
Dual Supply
Figure 9. TON/TOFF Time vs. Temperature


Số phần tương tự - ADG1308BRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1308 AD-ADG1308_15 Datasheet
361Kb / 16P
   4 and 8 Channel 15 V/12 V Multiplexers
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG1308BRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1308 AD-ADG1308_15 Datasheet
361Kb / 16P
   4 and 8 Channel 15 V/12 V Multiplexers
REV. A
ADG1309 AD-ADG1309_15 Datasheet
361Kb / 16P
   4 and 8Channel 15 V/12 V Multiplexers
REV. A
ADG1409 AD-ADG1409_15 Datasheet
459Kb / 20P
   4 RON, 4/8 Channel 15 V/12 V/5 V CMOS Multiplexers
REV. B
ADG1208 AD-ADG1208 Datasheet
445Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel -15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. 0
ADG1209YRZ AD-ADG1209YRZ Datasheet
433Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel 15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. B
ADG1206 AD-ADG1206 Datasheet
483Kb / 20P
   Low Capacitance, 16- and 8-Channel -15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG1408 VISHAY-DG1408 Datasheet
254Kb / 14P
   3.2 Ω, 8-Channel / Dual 4-Channel, ± 15 V, 12 V, ± 5 V Precision Multiplexers
Rev. B, 22-Sep-14
DG1408 VISHAY-DG1408_V01 Datasheet
263Kb / 14P
   3.2 廓, 8-Channel / Dual 4-Channel, 짹 15 V, 12 V, 짹 5 V Precision Multiplexers
01-Jan-2022
logo
Analog Devices
ADG1608 AD-ADG1608 Datasheet
526Kb / 20P
   4.5 廓 RON, 4-/8-Channel 짹5 V,12 V, 5 V, and 3.3 V Multiplexers
REV. 0
ADG1209YRZ AD-ADG1209YRZ Datasheet
433Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel, 짹15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com