công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCMP604BKSZ-RL1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCMP604BKSZ-RL1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply LVDS Comparators
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCMP604BKSZ-RL1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCMP604BKSZ-RL1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
ADCMP604/ADCMP605
Rev. 0 | Page 4 of 16
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
AC PERFORMANCE1
Rise Time /Fall time
tR, tF
10% to 90%
600
ps
Propagation Delay
tPD
VCC = 2.5 V to 5.5 V, VOD = 50 mV
1.6
ns
VCC = 2.5 V , VOD = 10 mV
3.0
ns
Propagation Delay Skew—Rising to
Falling Transition
tPINSKEW
VCC = 2.5 V to 5.5 V
70
ps
Propagation Delay Skew—Q to QB
VCC = 2.5 V to 5.5 V
70
ps
Overdrive Dispersion
10 mV < VOD < 125 mV
1.6
ns
Common-Mode Dispersion
VCM = −0.2 V to VCC + 0.2 V
250
ps
Input Bandwidth
500
MHz
Minimum Pulse Width
PWMIN
VCC= 2.5 V to 5.5 V
PWOUT = 90% of PWIN
1.3
ns
POWER SUPPLY
Input Supply Voltage Range
VCCI
2.5
5.5
V
Output Supply Voltage Range
VCCO
2.5
5.5
V
Positive Supply Differential (ADCMP605)
VCCI − VCCO
Operating
−3
+3
V
VCCI − VCCO
Nonoperating
−5.5
+5.5
V
Positive Supply Current
(ADCMP604)
IVCC
VCC = 2.5 V to 5.5 V
15
21
mA
Input Section Supply Current
(ADCMP605)
IVCCI
VCCI = 2.5 V to 5.5 V
1
3
mA
Output Section Supply Current
IVCCO
VCCO = 2.5 V to 5.5 V
15
22
mA
(ADCMP605)
2.75
mA
Power Dissipation
PD
VCC = 2.5 V
37
50
mW
VCC = 5.5 V
91
110
mW
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
VCCI = 2.5 V to 5.5 V
−50
dB
Shutdown Mode ICCI
VCCI = 2.5 V to 5.5 V
160
650
μA
Shutdown Mode ICCO
VCCI = 2.5 V to 5.5 V
−30
+30
μA
1 VIN = 100 mV square input at 50 MHz, VOD = 50 mV, VCM = 1.25 V, VCCI = VCCO = 2.5 V, unless otherwise noted.


Số phần tương tự - ADCMP604BKSZ-RL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCMP604BKSZ-RL AD-ADCMP604BKSZ-RL Datasheet
392Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply LVDS Comparators
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADCMP604BKSZ-RL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCMP604 AD-ADCMP604_07 Datasheet
392Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply LVDS Comparators
REV. A
ADCMP606 AD-ADCMP606_07 Datasheet
372Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply CML Comparators
REV. A
ADCMP606 AD-ADCMP606 Datasheet
301Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply CML Comparators
Rev. PrA
ADCMP606_0610 AD-ADCMP606_0610 Datasheet
348Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply CML Comparators
REV. 0
AD8465 AD-AD8465 Datasheet
322Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply LVDS Comparator
REV. 0
ADCMP600 AD-ADCMP600 Datasheet
322Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparators
REV. 0
ADCMP607 AD-ADCMP607_15 Datasheet
371Kb / 14P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V
REV. B
ADCMP603 AD-ADCMP603_15 Datasheet
364Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V
REV. 0
ADCMP605 AD-ADCMP605_15 Datasheet
301Kb / 14P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V
REV. B
ADCMP600 AD-ADCMP600_15 Datasheet
291Kb / 16P
   Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V,
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com