công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5060 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5060
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full Accurate 16 Bit Vout nanoDac, 2.7V- 5.5V, in a Sot 23
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5060 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5060 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5060 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
AD5062/AD5063
Preliminary Technical Data
Rev. Pr B | Page 8 of 17
INL Linearity Plot
-1
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1
DAC Code
Figure 4. Typical INL Plot
Figure 5. Zero Scale Error and Full Scale Error vs. Temperature
DNL Linearity Plot
-1
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1
DAC Code
Figure 6. Typical DNL PloT.
Figure 7. INL & DNLvs Supply
Figure 8. Idd Histogram @ Vdd=3/5 Volts.


Số phần tương tự - AD5060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
829Kb / 17P
   Full Accurate 14/16 Bit Vout nanoDac Buffered, 3V/5V, Sot 23
Rev. PrC
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
695Kb / 36P
   Industrial Current/Voltage Output Driver
REV. D
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC??SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
436Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
REV. A
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
2Mb / 28P
   Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit VOUT nanoDAC, Quad, SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in TSSOP
Rev. F
More results

Mô tả tương tự - AD5060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5060 AD-AD5060 Datasheet
829Kb / 17P
   Full Accurate 14/16 Bit Vout nanoDac Buffered, 3V/5V, Sot 23
Rev. PrC
AD5662BRJ-2REEL7 AD-AD5662BRJ-2REEL7 Datasheet
584Kb / 24P
   16-Bit nanoDAC in a SOT-23
REV. A
AD5062 AD-AD5062_15 Datasheet
464Kb / 20P
   Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060 AD-AD5060_15 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060ARJZ-1500RL7 AD-AD5060ARJZ-1500RL7 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC??SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060BRJZ-1500RL7 AD-AD5060BRJZ-1500RL7 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC??SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5040 AD-AD5040_15 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5680 AD-AD5680 Datasheet
466Kb / 20P
   5 V 18-Bit nanoDAC in a SOT-23
REV. 0
AD5061 AD-AD5061_15 Datasheet
451Kb / 20P
   16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. B
AD5680 AD-AD5680_15 Datasheet
460Kb / 20P
   5 V 18-Bit nanoDAC in a SOT-23
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com