công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004PT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 1N4004PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 - 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

1N4004PT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  1N4004PT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 1N4004PT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVES ( 1N4001PT THRU 1N4007PT )
FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
AMBIENT TEMPERATURE, (
oC )
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
1.0
0.5
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Single
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
1
2
5
10
20
50
100
35
30
25
20
15
10
5
0
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, ( % )
0
20
40
60
80
100
120
140
.01
.1
1.0
10
100
TJ =25
oC
TJ =100
oC
FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, ( V )
20
10
3.0
1.0
0.3
0.1
.03
.01
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
Pulse Width = 300uS
1% Duty Cycle
TJ =25
oC
FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, ( V )
TJ =25
oC
200
100
60
40
20
10
6
4
2
1
.1
.2
.4
1.0
2
4
10
20
40
100


Số phần tương tự - 1N4004PT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4004 WILLAS-1N4004 Datasheet
262Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4004 TSC-1N4004 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
1N4004 DACO-1N4004 Datasheet
740Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N4004 DACHANG-1N4004 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
More results

Mô tả tương tự - 1N4004PT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N4001PT CHENMKO-1N4001PT Datasheet
77Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 - 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Rectron Semiconductor
RL1N4001 RECTRON-RL1N4001 Datasheet
23Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
DB101 WILLAS-DB101 Datasheet
528Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
RL1N4001 WILLAS-RL1N4001 Datasheet
469Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
1F1 WILLAS-1F1 Datasheet
503Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
FFM101 WILLAS-FFM101 Datasheet
43Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
1N4001 WILLAS-1N4001 Datasheet
262Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
FR101 PACELEADER-FR101 Datasheet
534Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Rectron Semiconductor
HER101G RECTRON-HER101G Datasheet
29Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4001 WILLAS-1N4001 Datasheet
262Kb / 2P
   VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com