công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STYN610S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STYN610S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Discrete Thyristors(SCRs)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STYN610S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STYN610S Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STYN610S Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STYN210(S) thru STYN1010(S)
Discrete Thyristors(SCRs)
Dim.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
M
N
Q
R
Milimeter
Min.
Max.
12.70
13.97
14.73
16.00
9.91
10.66
3.54
4.08
5.85
6.85
2.54
3.18
1.15
1.65
2.79
5.84
0.64
1.01
2.54
BSC
4.32
4.82
1.14
1.39
0.35
0.56
2.29
2.79
Inches
Min.
Max.
0.500
0.550
0.580
0.630
0.390
0.420
0.139
0.161
0.230
0.270
0.100
0.125
0.045
0.065
0.110
0.230
0.025
0.040
0.100
BSC
0.170
0.190
0.045
0.055
0.014
0.022
0.090
0.110
Dimensions TO-220AB
G
A
K
A
K
G
ABSOLUTE RATINGS (limiting values)
Symbol
Parameter
Value
Unit
IT(RMS)
RMS on-state current (180° conduction angle)
Tc = 100°C
10
A
IT(AV)
Average on-state current (180° conduction angle)
Tc = 100°C
6.4
A
ITSM
Non repetitive surge peak on-state
current
tp = 8.3 ms
105
A
tp = 10 ms
100
I
²t
I
²t Value
tp = 10 ms
A2S
dI/dt
Critical rate of rise of on-state current
50
A/µs
Tstg
Tj
Storage junction temperature range
Operating junction temperature range
- 40 to + 150
- 40 to + 125
°C
Tl
Maximum lead soldering temperature during 10s at 4.5mm from case
Dimensions TO-263(D
2PAK)
1. Gate
2. Collector
3. Emitter
4. Collector
Botton Side
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
A1
2.03
2.79
.080
.110
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.46
0.74
.018
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
8.00
8.89
.315
.350
E
9.65
10.29
.380
.405
E1
6.22
8.13
.245
.320
e
2.54 BSC
.100 BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.40
.040
.055
L3
1.27
1.78
.050
.070
L4
0
0.20
0
.008
R
0.46
0.74
.018
.029
K
A
50
Gate supply:IG = 100mA dIG/dt = 1A/µs
260
°C
TYN
210
410
610
810
1010
VDRM
VRRM
Repetitive peak off-state voltage
Tj = 125°C
200
400
600
800
1000
V
G


Số phần tương tự - STYN610S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN608 SIRECTIFIER-STYN608 Datasheet
324Kb / 2P
   Thyristor Discretes(SCRs)
logo
List of Unclassifed Man...
STYN630 ETC2-STYN630 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN630 SIRECTIFIER-STYN630 Datasheet
318Kb / 2P
   Thyristor Discretes (SCRs)
STYN655 SIRECTIFIER-STYN655 Datasheet
316Kb / 2P
   Thyristor Discretes (SCRs)
STYN665 SIRECTIFIER-STYN665 Datasheet
374Kb / 3P
   Thyristor Discretes (SCRs)
More results

Mô tả tương tự - STYN610S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN230 SIRECTIFIER-STYN230 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN1030 SIRECTIFIER-STYN1030 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN212 SIRECTIFIER-STYN212 Datasheet
180Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN208 SIRECTIFIER-STYN208 Datasheet
202Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
STYN255 SEMPO-STYN255 Datasheet
140Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
List of Unclassifed Man...
STYN230 ETC2-STYN230 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN255 SIRECTIFIER-STYN255 Datasheet
122Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN225 SIRECTIFIER-STYN225 Datasheet
183Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN1055 SIRECTIFIER-STYN1055 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN216 SIRECTIFIER-STYN216 Datasheet
180Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com