công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM140K-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM140K-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Positive Regulators
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM140K-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM140K-5.0 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LM140K-5.0 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Line Regulation
140AK-5.0, I
OUT = 1A, TA = 25˚C
Line Regulation
140AK-5.0, V
IN = 10V, TA = 25˚C
00778105
00778106
Equivalent Schematic
00778107
www.national.com
10


Số phần tương tự - LM140K-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM140K-5.0 TI1-LM140K-5.0 Datasheet
963Kb / 19P
[Old version datasheet]   LM340/LM78XX Series 3-Terminal Positive Regulators
LM140K-5.0 TI1-LM140K-5.0 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   3-Terminal Positive Regulator
LM140K-5.0/883 TI1-LM140K-5.0/883 Datasheet
221Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM140QML Three Terminal Positive Regulators
LM140K-5.0/NOPB TI1-LM140K-5.0/NOPB Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   3-Terminal Positive Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM140K-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM140L NSC-LM140L Datasheet
143Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
78LXXPRG MINILOGIC-78LXXPRG Datasheet
202Kb / 7P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM78L05 NSC-LM78L05 Datasheet
211Kb / 12P
   3-Terminal Positive Regulators
LM78LXX NSC-LM78LXX Datasheet
685Kb / 14P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
78LXXPRG MINILOGIC-78LXXPRG_10 Datasheet
200Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM342 NSC-LM342 Datasheet
138Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Sipex Corporation
SP7805V-L SIPEX-SP7805V-L Datasheet
391Kb / 10P
   3-Terminal Positive Regulators
SP78XX SIPEX-SP78XX Datasheet
368Kb / 10P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Texas Instruments
LM341-12 TI1-LM341-12 Datasheet
729Kb / 13P
[Old version datasheet]   3-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
GTM CORPORATION
G3U78XXA GTM-G3U78XXA Datasheet
206Kb / 6P
   3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com