công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX139 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LCX139
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Low-Voltage CMOS 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LCX139 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  LCX139 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LCX139 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74LCX139
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
SOEIAJ−16
M SUFFIX
CASE 966−01
ISSUE O
HE
A1
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
−−−
2.05
−−−
0.081
MILLIMETERS
0.05
0.20
0.002
0.008
0.35
0.50
0.014
0.020
0.18
0.27
0.007
0.011
9.90
10.50
0.390
0.413
5.10
5.45
0.201
0.215
1.27 BSC
0.050 BSC
7.40
8.20
0.291
0.323
0.50
0.85
0.020
0.033
1.10
1.50
0.043
0.059
0
0.70
0.90
0.028
0.035
−−−
0.78
−−−
0.031
A1
HE
Q1
LE
_ 10_
0
_ 10_
LE
Q1
_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE MEASURED
AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH OR
PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006)
PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT
INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003)
TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER
RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE
BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD
TO BE 0.46 ( 0.018).
M
L
DETAIL P
VIEW P
c
A
b
e
M
0.13 (0.005)
0.10 (0.004)
1
16
9
8
D
Z
E
A
b
c
D
E
e
L
M
Z


Số phần tương tự - LCX139

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LCX125 STMICROELECTRONICS-LCX125 Datasheet
267Kb / 16P
   Low-voltage CMOS quad bus buffer (3-state) with 5 V tolerant inputs and outputs
October 2012
LCX125Y STMICROELECTRONICS-LCX125Y Datasheet
267Kb / 16P
   Low-voltage CMOS quad bus buffer (3-state) with 5 V tolerant inputs and outputs
October 2012
logo
Fairchild Semiconductor
LCX14 FAIRCHILD-LCX14 Datasheet
82Kb / 11P
   Low Voltage Hex Inverter with 5V Tolerant Schmitt Trigger Inputs
logo
STMicroelectronics
LCX14 STMICROELECTRONICS-LCX14 Datasheet
113Kb / 8P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX SCHMITT INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUTS
More results

Mô tả tương tự - LCX139

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LCX139 STMICROELECTRONICS-74LCX139_06 Datasheet
315Kb / 17P
   Low voltage CMOS Dual 2 to 4 decoder / demultiplexer
74LCX139 STMICROELECTRONICS-74LCX139 Datasheet
279Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74LVX139 STMICROELECTRONICS-74LVX139 Datasheet
289Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX139 ONSEMI-MC74LCX139_12 Datasheet
162Kb / 7P
   Dual Low-Voltage CMOS 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
October, 2012 ??Rev. 7
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com