công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE18 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ITT Industries

tên linh kiện NE18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mains / Power Switches
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

NE18 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ITT Industries

  NE18 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries NE18 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
A–100
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ittcannon.com
Third Angle
Projection
C&K NE-18 Series
Mains / Power Switches
Style
F01 FMR
F02 FG*
F12 FSC
F13 FSD
F14 FU12
F15 FSB
F16 FE
F19 FA
F21 F001
Button Color
01 Black
02 White
03 Red
04 Light gray
Order Code - Buttons
Solid Buttons
Mechanical Indicator Buttons
Style
F01 FA100
F02 FA101
F07 FA120
F08 FA2O1
F11 FA200*
Shell Color
01 Black
Out Position Color
01 Black
In Position Color
02 White
06 Yellow
07 Blue
08 Green
12 Orange
*Button options for central mounting configurations,
use ‘FG’ for central mount with chrome dress nut,
use ‘FA200’ for central mount with black dress nut.
BUTTON REMOVAL
A button of a push-push switch should only be
removed in the “OFF” non-latching position.
A
(A)
(R)
(R)
P
1
P
2
(A)
0.394
(10)
0.494
(12,55)
NE18 2U
DESIGNATION & SWITCHES WITH STANDARD OPTIONS
NE1838EE
0.7
(17,8)
1.09
(27,8)
0.406
(21,4)
0.335
(8,5)


Số phần tương tự - NE18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
NE18 CK-COMPONENTS-NE18 Datasheet
388Kb / 9P
   Power Switches
NE18-2A-EE-SP CK-COMPONENTS-NE18-2A-EE-SP Datasheet
388Kb / 9P
   NE-18 Series Mains / Power Switches
NE1801B CK-COMPONENTS-NE1801B Datasheet
388Kb / 9P
   Power Switches
NE1802B CK-COMPONENTS-NE1802B Datasheet
388Kb / 9P
   Power Switches
NE1839EE CK-COMPONENTS-NE1839EE Datasheet
421Kb / 9P
   Various contact configurations
More results

Mô tả tương tự - NE18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
NE-18 CK-COMPONENTS-NE-18_V01 Datasheet
1Mb / 9P
   Mains / Power Switches
22 Dec 21
NE18-2A-EE-SP CK-COMPONENTS-NE18-2A-EE-SP Datasheet
388Kb / 9P
   NE-18 Series Mains / Power Switches
logo
ITT Industries
F0203 ITT-F0203 Datasheet
1,008Kb / 9P
   C K NE-18 Series Mains / Power Switches
logo
STMicroelectronics
AN2799 STMICROELECTRONICS-AN2799 Datasheet
381Kb / 14P
   Measuring mains power consumption
logo
List of Unclassifed Man...
SF2010-6 ETC2-SF2010-6 Datasheet
85Kb / 2P
   MAINS INPUT FILTERS
logo
NXP Semiconductors
TEA1401T PHILIPS-TEA1401T Datasheet
166Kb / 20P
   Power plug for the universal mains
1997 Mar 07
logo
ECM Electronics Limited...
TCH-A ECM-TCH-A Datasheet
144Kb / 3P
   Flat Mains Transformer
logo
Schurter Inc.
4121 SCHURTER-4121 Datasheet
273Kb / 2P
   Power Supply Cord with Euro- Power (Mains) Plug, Straight
logo
PIC GmbH
MS-216-5 PIC-MS-216-5 Datasheet
22Kb / 1P
   Mains switching Reed Sensor
logo
Schurter Inc.
422U SCHURTER-422U Datasheet
336Kb / 2P
   Power Supply Cord with Shako Power (Mains) Plug, Angled
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com