công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141800A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141800A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Segment / Common Driver with Controller
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC141800A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC141800A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC141800A Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 34 page
background image
MOTOROLA
3–264
MC141800A
TABLE 3. Parallel Timing Characteristics (TA=-30 to 85˚C, DVDD=2.4 to 3.5V, VSS=0V)
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tcycle
Clock Cycle Time
1000
-
-
ns
tAS
Address Setup Time
90
-
-
ns
tAH
Address Hold Time
60
-
-
ns
tDSW
Write Data Setup Time
210
-
-
ns
tDHW
Write Data Hold Time
75
-
-
ns
tDSR
Read Data Setup Time
250
-
-
ns
tDHR
Read Data Hold Time
75
-
-
ns
tACC
Access Time
-
-
250
ns
PWEL
Enable Low Pulse Width
390
-
-
ns
PWEH
Enable High Pulse Width
390
-
-
ns
tR
Rise Time
-
-
45
ns
tF
Fall Time
-
-
45
ns
Valid Data
tcycle
tDSW
tAS
tAH
tDHR
tACC
CLK
D/C
D0-D7
CE
Valid Data
D0-D7
(Write data to driver)
(Read data from driver)
tDHW
PWEH
PWEL
tR
tF
tDSR
R/W
Figure 2. Parallel 6800-series Interface Timing Characteristics


Số phần tương tự - MC141800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC141803 MOTOROLA-MC141803 Datasheet
299Kb / 24P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
MC141803T MOTOROLA-MC141803T Datasheet
299Kb / 24P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC141800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC141539 MOTOROLA-MC141539 Datasheet
977Kb / 19P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
logo
List of Unclassifed Man...
SSD1818A ETC-SSD1818A Datasheet
642Kb / 47P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
SSD1818 ETC1-SSD1818 Datasheet
471Kb / 44P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
SSD0817 ETC1-SSD0817 Datasheet
405Kb / 43P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
SSD1815B ETC1-SSD1815B Datasheet
361Kb / 36P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
SSD1800 ETC-SSD1800 Datasheet
598Kb / 42P
   LCD Segment / Common Driver with Controller
logo
Motorola, Inc
MC141532 MOTOROLA-MC141532 Datasheet
971Kb / 27P
   LCD SEGMENT / COMMON DRIVER WITH CONTROLLER COMS
logo
List of Unclassifed Man...
SSD1809 ETC1-SSD1809 Datasheet
343Kb / 27P
   LCD SEGMENT / COMMON DRIVER WITH CONTROLLER CMOS
SSD1852 ETC-SSD1852 Datasheet
637Kb / 55P
   LCD Segment / Common Driver With Controller CMOS
SSD1812 ETC-SSD1812 Datasheet
434Kb / 28P
   LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com