công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12L1NZQD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ITT Industries

tên linh kiện MC12L1NZQD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Half-inch Rotary Switches
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

MC12L1NZQD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ITT Industries

  MC12L1NZQD Datasheet HTML 1Page - ITT Industries MC12L1NZQD Datasheet HTML 2Page - ITT Industries MC12L1NZQD Datasheet HTML 3Page - ITT Industries MC12L1NZQD Datasheet HTML 4Page - ITT Industries MC12L1NZQD Datasheet HTML 5Page - ITT Industries MC12L1NZQD Datasheet HTML 6Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
L–13
L
C&K M Series
Half-inch Rotary Switches
SWITCH FUNCTION
L
DP MODELS 36º INDEXING
SCHEMATIC
DP MODELS 30º INDEXING
SCHEMATIC
SP MODELS 36º INDEXING
SCHEMATIC
SP MODELS 30º INDEXING
SCHEMATIC
Terminal Numbers Marked
On Side Of Housing
Actuator Shown In Pos. 1
SP, 36º Indexing
DP, 36º Indexing
Terminal Numbers Marked
On Side Of Housing
Actuator Shown In Pos. 1
SP, 30º Indexing
DP, 30º Indexing
6 Positions
MD06
6 Positions
No Stops
MH00
MD00
DP
12 Positions
MC12
7 Positions
MC07
3 Positions
MC03
12 Positions
No Stops
MG00
MC00
SP
SWITCH
FUNCTION
MODEL NO.
WITH STOP
RINGS
MODEL NO.
WITH STOP
PINS
NO.
POLES
30º INDEXING
All models
with all options when ordered with S1-SB stainless steel actuator options.
NOTE: Number of positions or stops preset at factory (NOTE: MX00 models have full 360 rotation with no stops. Stop pins or stop rings supplied for user-selectable stops, see above).
All terminals present regardless of number of switch positions. Hardware is available separately, see section “Technical Data and Additional Hardware”.
Part number shown: MA00L1NZQD
Part number shown: MC00L1NZQD
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ittcannon.com
5 Positions
MB05
4 Positions
MB04
MB03
5 Positions
No Stops
MF00
MB00
DP
10 Positions
MA10
6 Positions
MA06
5 Positions
MA05
4 Positions
ME04
MA04
3 Positions
MA03
2 Positions
MA02
10 Positions
No Stops
ME00
MA00
SP
SWITCH
FUNCTION
MODEL NO.
WITH STOP
RINGS
MODEL NO.
WITH STOP
PINS
NO.
POLES
36º INDEXING
3 Positions


Số phần tương tự - MC12L1NZQD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
MC12 CK-COMPONENTS-MC12 Datasheet
545Kb / 5P
   Half-inch Rotary Switches
logo
SL Power Electronics
MC12-3.4-A SLPOWER-MC12-3.4-A Datasheet
374Kb / 7P
   DC Power Supplies
MC12-3.4-A SLPOWER-MC12-3.4-A Datasheet
720Kb / 7P
   Commercial/Medical International Linears
logo
Motorola, Inc
MC1200 MOTOROLA-MC1200 Datasheet
192Kb / 4P
   6-INPUT GATES
MC12002 MOTOROLA-MC12002 Datasheet
140Kb / 8P
   ANALOG MIXER
More results

Mô tả tương tự - MC12L1NZQD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
MA00L1NZQD CK-COMPONENTS-MA00L1NZQD Datasheet
352Kb / 5P
   Half-inch Rotary Switches
M CK-COMPONENTS-M Datasheet
545Kb / 5P
   Half-inch Rotary Switches
logo
GREATECS
RB1 GREATECS-RB1 Datasheet
954Kb / 1P
   Rotary Switches
logo
E-SWITCH
KC13B7.002NLS E-SWITCH-KC13B7.002NLS_1 Datasheet
320Kb / 3P
   ROTARY SWITCHES
KC1901 E-SWITCH-KC1901 Datasheet
94Kb / 1P
   ROTARY SWITCHES
logo
Allen-Bradley
440T-MRKSE10 ALLEN-BRADLEY-440T-MRKSE10 Datasheet
161Kb / 3P
   Rotary Switches
logo
Carling Technologies
R135-SERIES CARLINGTECH-R135-SERIES Datasheet
484Kb / 3P
   Rotary Switches
logo
Mitsumi Electronics, Co...
SRM-1011ST MITSUMI-SRM-1011ST Datasheet
65Kb / 2P
   Rotary Switches
logo
E-SWITCH
KC13B7.002NLS E-SWITCH-KC13B7.002NLS Datasheet
236Kb / 3P
   ROTARY SWITCHES
logo
Coilcraft lnc.
CS-4-13NTA COILCRAFT-CS-4-13NTA Datasheet
190Kb / 7P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com