công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD624 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD624
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Dual-Channel Instrumentation Amplifier
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD624 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD624 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD624 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
AD8222
Rev. 0 | Page 8 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
500
400
300
200
100
0
–50
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30
–40
CMRR (µV/V)
N = 1713
Figure 3. Typical Distribution for CMRR (G = 1)
300
250
200
150
100
10
0
–100
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
VOSI (µV)
N = 1713
Figure 4. Typical Distribution of Input Offset Voltage
700
600
500
400
300
200
100
0
–2.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
IBIAS (nA)
N = 1713
Figure 5. Typical Distribution of Input Bias Current
800
600
400
200
0
–2.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
IOFFSET (nA)
Figure 6. Typical Distribution of Input Offset Current
15
–15
–10
–5
0
5
10
–15
–10
–5
0
5
10
15
OUTPUT VOLTAGE (V)
VS = ±5V
VS = ±15V
Figure 7. Input Common-Mode Range vs. Output Voltage, G = 1
15
–15
–10
–5
0
5
10
–15
–10
–5
0
5
10
15
OUTPUT VOLTAGE (V)
VS = ±5V
VS = ±15V
Figure 8. Input Common-Mode Range vs. Output Voltage, G = 100


Số phần tương tự - AD624

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624 Datasheet
691Kb / 15P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD624 AD-AD624 Datasheet
217Kb / 10P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS짰 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
Rev. prA
AD624 AD-AD624 Datasheet
284Kb / 20P
   Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
Rev. PrD
AD624 AD-AD624 Datasheet
378Kb / 20P
   Low Noise, Low Gain Drift, G = 2000 Instrumentation Amplifier
REV. 0
AD624 AD-AD624 Datasheet
529Kb / 28P
   Wide Supply Range, Micropower,
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD624

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8222 AD-AD8222_16 Datasheet
582Kb / 25P
   Precision, Dual-Channel Instrumentation Amplifier
AD8222ACPZ-R7 AD-AD8222ACPZ-R7 Datasheet
417Kb / 24P
   Precision, Dual-Channel Instrumentation Amplifier
REV. A
AD8222 AD-AD8222_15 Datasheet
417Kb / 24P
   Precision, Dual-Channel Instrumentation Amplifier
REV. A
AD624 AD-AD624 Datasheet
691Kb / 15P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
logo
Burr-Brown (TI)
INA114AG BURR-BROWN-INA114AG Datasheet
430Kb / 13P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624_16 Datasheet
468Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
logo
Texas Instruments
INA114 TI1-INA114 Datasheet
758Kb / 17P
[Old version datasheet]   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Burr-Brown (TI)
INA115 BURR-BROWN-INA115 Datasheet
211Kb / 11P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD620MIL AD-AD620MIL_15 Datasheet
1Mb / 4P
   PRECISION INSTRUMENTATION AMPLIFIER
REV. A
AD524SE AD-AD524SE Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com