công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A4751PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A4751PWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9-ohm LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3A4751PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A4751PWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
www.ti.com
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
0
Frequency (MHz)
0.1
1
1000
10
100
TS3A4751
0.9-
Ω LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
SCDS227C – JULY 2006 – REVISED SEPTEMBER 2006
TYPICAL PERFORMANCE (continued)
Figure 13. Crosstalk vs Frequency (V+ = 3 V)
PIN DESCRIPTION
PIN NO.
NAME
DESCRIPTION
1, 3, 8, 11
NO1, NO2, NO3, NO4
Normally open
COM1, COM2, COM3,
2, 4, 9, 10
Common
COM4
7
GND
Ground
13, 5, 6, 12
IN1, IN2, IN3, IN4
Logic control inputs
14
V+
Positive supply voltage
7
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS3A4751PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A4751PWRG4 TI-TS3A4751PWRG4 Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS3A4751PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A4741 TI-TS3A4741 Datasheet
291Kb / 14P
[Old version datasheet]   0.9-OHM LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCH
TS3A4751 TI-TS3A4751_10 Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
TS3A4751 TI1-TS3A4751_14 Datasheet
912Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4751 MAXIM-MAX4751 Datasheet
330Kb / 13P
   0.9?? Low-Voltage, Single-Supply Quad SPST Analog Switches
Rev 1; 4/03
logo
National Semiconductor ...
TS5A3166 NSC-TS5A3166 Datasheet
375Kb / 21P
   0.9-OHM SPST ANALOG SWITCH
logo
Texas Instruments
TS5A3167 TI-TS5A3167 Datasheet
270Kb / 20P
[Old version datasheet]   0.9 OHM SPST ANALOG SWITCH
logo
ams AG
AS1751 AMSCO-AS1751_1 Datasheet
519Kb / 16P
   High-Speed, Low-Voltage, Single-Supply, 0.9, Quad SPST Analog Switches
AS1751 AMSCO-AS1751_04 Datasheet
1Mb / 17P
   High-Speed, Low-Voltage, Single-Supply, 0.9, Quad SPST Analog Switches
AS1751 AMSCO-AS1751 Datasheet
596Kb / 16P
   High-Speed, Low-Voltage, Single-Supply, 0.9廓, Quad SPST Analog Switches
logo
Texas Instruments
TS3A4741 TI1-TS3A4741_14 Datasheet
730Kb / 20P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com