công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LV244AT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74LV244AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74LV244AT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button 74LV244AT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74LV244AT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194


Số phần tương tự - 74LV244AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV244AT NEXPERIA-74LV244AT Datasheet
734Kb / 13P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 1 - 23 November 2016
74LV244ATPW NEXPERIA-74LV244ATPW Datasheet
734Kb / 13P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 1 - 23 November 2016
More results

Mô tả tương tự - 74LV244AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11244 TI-74AC11244 Datasheet
91Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED SEPTEMBER 1998
SN74AS230A TI-SN74AS230A Datasheet
80Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
74AC11244 TI1-74AC11244_15 Datasheet
796Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN64BCT244 TI1-SN64BCT244_16 Datasheet
1,002Kb / 12P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN64BCT541A TI1-SN64BCT541A_16 Datasheet
495Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC540A-Q1 TI1-SN74LVC540A-Q1_16 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC240A TI-SN74LVC240A_08 Datasheet
416Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC244-EP TI1-SN74AHC244-EP Datasheet
448Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244-Q1 TI1-SN74AHCT244-Q1 Datasheet
596Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT541-EP TI1-SN74AHCT541-EP Datasheet
715Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC244-EP TI1-SN74ALVC244-EP Datasheet
488Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com