công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCTXXXADT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74HCTXXXADT
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL 3-STATE NONINVERTING D FLIP-FLOP WITH LSTTL-COM
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74HCTXXXADT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXADT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC54/74HCT374A
MOTOROLA
High–Speed CMOS Logic Data
DL129 — Rev 6
4
SWITCHING WAVEFORMS
Figure 1.
tr
tf
VCC
GND
tTHL
tTLH
90%
1.3 V
10%
2.7 V
1.3 V
0.3 V
CLOCK
tPLH
tPHL
Q
tw
1/fmax
1.3 V
1.3 V
1.3 V
OUTPUT
ENABLE
Q
tPZL
tPLZ
tPZH tPHZ
10%
90%
3 V
GND
HIGH
IMPEDANCE
VOL
VOH
HIGH
IMPEDANCE
1.3 V
DATA
CLOCK
3 V
3 V
GND
GND
VALID
th
tsu
1.3 V
Figure 2.
Figure 3.
Q
TEST CIRCUITS
Figure 4.
EXPANDED LOGIC DIAGRAM
C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
3478
13
14
17
18
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
2569
12
15
16
19
DQ
CLOCK
OUTPUT
ENABLE
11
1
* Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
* Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
CONNECT TO VCC WHEN
TESTING tPLZ AND tPZL
CONNECT TO GND WHEN
TESTING tPHZ AND tPZH
1 k
Figure 5.
C
DQ
C
DQ
C
DQ
C
DQ
C
DQ
C
DQ
C
DQ


Số phần tương tự - MC74HCTXXXADT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCTXXXADW MOTOROLA-MC74HCTXXXADW Datasheet
151Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCTXXXADW MOTOROLA-MC74HCTXXXADW Datasheet
158Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC74HCTXXXADT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A Datasheet
162Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A Datasheet
185Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A_14 Datasheet
124Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
September, 2014 ??Rev. 11
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A_11 Datasheet
155Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
May, 2011 ??Rev. 11
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A_11 Datasheet
143Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
June, 2011 ??Rev. 10
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
September, 2014 ??Rev. 12
MC74HC574A ONSEMI-MC74HC574A Datasheet
178Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
logo
Integral Corp.
IN74ACT574 INTEGRAL-IN74ACT574 Datasheet
220Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE NONINVERTING D FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74HC574A ONSEMI-MC74HC574A_11 Datasheet
153Kb / 9P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop
May, 2011 ??Rev. 13
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC374 SLS-SL74HC374 Datasheet
53Kb / 5P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com