công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8668ARZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8668ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8668ARZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD8668ARZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8668ARZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
AD8665/AD8666/AD8668
Rev. A | Page 5 of 16
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 3.
Parameter
Rating
Supply Voltage
18 V
Input Voltage
GND to VDD
Differential Input Voltage
±18 V
Output Short-Circuit to GND
Indefinite
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Operating Temperature Range
−40°C to +125°C
Lead Temperature (Soldering, 60 sec)
300°C
Junction Temperature
150°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
THERMAL RESISTANCE
Table 4. Thermal Resistance
Package Type
θJA
θJC
Unit
5-Lead SOT-23 (RJ-5)
240
92
°C/W
8-Lead SOIC_N (R-8)
158
43
°C/W
8-Lead MSOP (RM-8)
210
45
°C/W
14-Lead SOIC (R-14)
120
36
°C/W
14-Lead TSSOP (RU-14)
180
35
°C/W
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD8668ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8668ARZ AD-AD8668ARZ Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8668ARZ-REEL AD-AD8668ARZ-REEL Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8668ARZ-REEL7 AD-AD8668ARZ-REEL7 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD8668ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TSX9291 STMICROELECTRONICS-TSX9291 Datasheet
981Kb / 31P
   16 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
logo
Texas Instruments
TLV9741 TI1-TLV9741 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   16-V, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
TSX920 STMICROELECTRONICS-TSX920 Datasheet
2Mb / 32P
   10 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
January 2016 Rev 4
logo
Analog Devices
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8566 AD-AD8566_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8570 AD-AD8570_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8638 AD-AD8638_16 Datasheet
629Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
AD8639WARZ AD-AD8639WARZ Datasheet
629Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
Rev. F
AD8638 AD-AD8638_07 Datasheet
646Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568_03 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com