công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8682ARMZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8682ARMZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8682ARMZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8682ARMZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
AD8682/AD8684
Rev. 0 | Page 8 of 16
TCVOS (µV/°C)
0
0
400
20
80
16
120
160
40
28
32
36
24
200
280
320
360
240
412
8
VS = ±15V
300 × OP282
(600 OP AMPS)
Figure 21. AD8682 TCVOS Distribution SOIC_N Package
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
–50
–25
0
25
50
75
100
125
TEMPERATURE (°C)
Figure 22. AD8684 Open-Loop Gain vs. Temperature
FREQUENCY (Hz)
1k
10k
100k
1M
100M
10M
60
40
20
10
0
50
30
–10
–20
VS = ±15V
TA = 25°C
AVCL = 10
AVCL = 1
AVCL = 100
Figure 23. AD8684 Closed-Loop Gain vs. Frequency
1000
100
10
1
0.1
–50
–25
0
25
50
75
100
125
TEMPERATURE (°C)
–75
Figure 24. AD8684 Input Bias Current vs. Temperature
950
945
940
930
925
920
915
910
010
20
30
SUPPLY VOLTAGE (V)
935
40
Figure 25. AD8684 Relative Supply Current vs. Supply Voltage
950
945
940
935
930
925
920
915
910
–50
–25
0
25
50
75
100
125
TEMPERATURE (°C)
Figure 26. AD8684 Supply Current vs. Temperature


Số phần tương tự - AD8682ARMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8682ARMZ-REEL AD-AD8682ARMZ-REEL Datasheet
318Kb / 16P
   Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD8682ARMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP282 AD-OP282_04 Datasheet
340Kb / 16P
   Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
Rev. F
OP282ARMZ AD-OP282ARMZ Datasheet
317Kb / 16P
   Dual/Quad, Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
Rev. I
OP282 AD-OP282 Datasheet
260Kb / 12P
   Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
REV. B
AD8682 AD-AD8682_07 Datasheet
318Kb / 16P
   Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers
REV. A
logo
STMicroelectronics
TL062ACDT STMICROELECTRONICS-TL062ACDT Datasheet
866Kb / 15P
   Low-power JFET dual operational amplifiers
TL062CDT STMICROELECTRONICS-TL062CDT Datasheet
866Kb / 15P
   Low-power JFET dual operational amplifiers
TL062IDT STMICROELECTRONICS-TL062IDT Datasheet
866Kb / 15P
   Low-power JFET dual operational amplifiers
logo
Texas Instruments
TLE2072 TI-TLE2072 Datasheet
986Kb / 37P
[Old version datasheet]   EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED JFET-INPUT DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLE2082 TI-TLE2082 Datasheet
992Kb / 37P
[Old version datasheet]   EXCALIBUR HIGH-SPEED JFET-INPUT DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF347NE4 TI-LF347NE4 Datasheet
392Kb / 10P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com