công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8676BRZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8676BRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Precision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8676BRZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8676BRZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8676BRZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
AD8676
Rev. 0 | Page 7 of 12
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
VSY = ±5V
VSY = ±15V
Figure 9. Input Bias Current vs. Temperature
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
5
10152025
30
35
SUPPLY VOLTAGE (V)
Figure 10. Supply Current vs. Total Supply Voltage
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
VS = ±15V
VS = ±5V
Figure 11. Supply Current vs. Temperature
100
120
100
80
40
60
20
–40
–20
0
–80
–100
–60
–120
10k
1k
100k
10M
1M
100M
FREQUENCY (Hz)
RL = 2kΩ
CL = 35pF
θM = 55.2
GAIN
PHASE
180
120
60
–60
0
–120
–180
Figure 12. Gain and Phase vs. Frequency
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30
–40
1k
10k
100k
G = 1
G = 10
G = 100
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
Figure 13. Closed-Loop Gain vs. Frequency
70
60
50
40
30
20
10
0
1k
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
AVO = 100
AVO = 10
AVO = 1
Figure 14. ZOUT vs. Frequency


Số phần tương tự - AD8676BRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8676BRZ AD-AD8676BRZ Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
AD8676BRZ-REEL AD-AD8676BRZ-REEL Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
AD8676BRZ-REEL7 AD-AD8676BRZ-REEL7 Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8676BRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8675 AD-AD8675_07 Datasheet
366Kb / 12P
   36 V Precision, 2.8 nV/?숰z Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. A
AD8675 AD-AD8675_16 Datasheet
378Kb / 13P
   36 V Precision, 2.8 nV/?숰z Rail-to-Rail Output Op Amp
AD8676 AD-AD8676_11 Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
AD8675 AD-AD8675 Datasheet
296Kb / 12P
   36 V Precision, 2.8 nV/Hz Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. 0
AD8675ARMZ AD-AD8675ARMZ Datasheet
303Kb / 12P
   36 V Precision, 2.8 nV/Hz Rail-to-Rail Output Op Amp
Rev. E
logo
Linear Technology
LT6011 LINER-LT6011_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
LT6012 LINER-LT6012_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
logo
Analog Devices
AD8676 AD-AD8676_15 Datasheet
343Kb / 12P
   Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
AD8622 AD-AD8622_09 Datasheet
590Kb / 20P
   Dual, Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. 0
logo
Intersil Corporation
ISL28236 INTERSIL-ISL28236 Datasheet
715Kb / 13P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com