công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCY71 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BCY71
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP general purpose transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BCY71 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BCY71 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BCY71 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
1997 Jul 11
5
Philips Semiconductors
Product specification
PNP general purpose transistors
BCY70; BCY71
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOT18/13
TO-18
B11/C7 type 3
97-04-18
a
α
k
D
A
L
seating plane
b
D1
0
5
10 mm
scale
Metal-can cylindrical single-ended package; 3 leads
SOT18/13
w
A
M
M
B M
A
1
2
3
j
B
DIMENSIONS (millimetre dimensions are derived from the original inch dimensions)
UNIT
w
mm
5.31
4.74
0.47
0.41
5.45
5.30
4.70
4.55
1.03
0.94
1.1
0.9
15.0
12.7
α
0.40
45
°
Aa
b
D
D1
jk
L
2.54


Số phần tương tự - BCY71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BCY71 STMICROELECTRONICS-BCY71 Datasheet
133Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE AMPLIFIERS
logo
Micro Electronics
BCY71 MICRO-ELECTRONICS-BCY71 Datasheet
173Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
BCY71 CENTRAL-BCY71 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Seme LAB
BCY71 SEME-LAB-BCY71 Datasheet
49Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Comset Semiconductor
BCY71 COMSET-BCY71 Datasheet
150Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BCY71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
SS8550LT1 WEITRON-SS8550LT1 Datasheet
404Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
S9012 WEITRON-S9012 Datasheet
1Mb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCX71 PHILIPS-BCX71 Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
BC859 PHILIPS-BC859 Datasheet
46Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 28
BCX17 PHILIPS-BCX17 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 31
logo
Weitron Technology
A1015 WEITRON-A1015 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
2SA1036K WEITRON-2SA1036K Datasheet
209Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC857BW115 NXP-BC857BW115 Datasheet
163Kb / 10P
   PNP general purpose transistors
2002 Feb 04
BCW69 PHILIPS-BCW69_15 Datasheet
119Kb / 6P
   PNP general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
First Components Intern...
2N3905 FCI-2N3905_6 Datasheet
77Kb / 2P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Weitron Technology
KTA1505 WEITRON-KTA1505 Datasheet
411Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com