công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD16NF06L-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD16NF06L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD16NF06L-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD16NF06L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
4 Package mechanical data
STD16NF06
8/11
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect . The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in compliance
with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering conditions are also
marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark. ECOPACK specifications are
available at: www.st.com


Số phần tương tự - STD16NF06L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L-1 STMICROELECTRONICS-STD16NF06L-1 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD16NF06L-1 VBSEMI-STD16NF06L-1 Datasheet
963Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD16NF06L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L_07 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06L STMICROELECTRONICS-STD20NF06L Datasheet
416Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032OHM - 24A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD16NF06T4 STMICROELECTRONICS-STD16NF06T4 Datasheet
705Kb / 11P
   N-Channel 60V - 0.060廓 - 16A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06 STMICROELECTRONICS-STD20NF06 Datasheet
342Kb / 13P
   N-CHANNEL 60V - 0.032OHM - 24A DPAK STripFET TM II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08??- 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD30PF03L STMICROELECTRONICS-STD30PF03L Datasheet
320Kb / 8P
   P-CHANNEL 30V - 0.025ohm - 24A DPAK/IPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06 Datasheet
443Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L Datasheet
444Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06-1 STMICROELECTRONICS-STD12NF06-1 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08廓 - 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com