công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX139DT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX139DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVX139DT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74LVX139DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVX139DT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
MC74LVX139
http://onsemi.com
4
DC CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)
VCC
TA = 25°C
–40
°C ≤ TA ≤ 85°C
Symbol
Parameter
Condition
(V)
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
VIH
Minimum High–Level
Input Voltage
2.0
3.0
3.6
0.75 VCC
0.7 VCC
0.7 VCC
0.75 VCC
0.7 VCC
0.7 VCC
V
VIL
Maximum Low–Level
Input Voltage
2.0
3.0
3.6
0.25 VCC
0.3 VCC
0.3 VCC
0.25 VCC
0.3 VCC
0.3 VCC
V
VOH
High–Level Output
Voltage
IOH = –50 µA
IOH = –50 µA
IOH = –4 mA
2.0
3.0
3.0
1.9
2.9
2.58
2.0
3.0
3.0
1.9
2.9
2.48
V
VOL
Low–Level Output
Voltage
IOL = 50 µA
IOH = 50 µA
IOH = 4 mA
2.0
3.0
3.0
0.0
0.1
0.1
0.36
0.1
0.1
0.44
V
IIN
Input Leakage Current
VIN = 5.5 V or GND
0 to 3.6
±0.1
±1.0
µA
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
(per package)
VIN = VCC or GND
3.6
1.0
1.0
2.0
µA
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Input tr = tf = 3.0 ns
TA = 25°C
–40
°C ≤ TA
85
°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
tPLH,
tPHL
Maximum Propagation Delay,
A to Y
VCC = 2.7 V
CL = 15 pF
CL = 50 pF
8.5
11.0
15.0
16.5
1.0
1.0
17.8
18.0
ns
VCC = 3.3 V ± 0.3 V
CL = 15 pF
CL = 50 pF
6.0
8.5
10.0
13.0
1.0
1.0
12.0
15.0
tPLH,
tPHL
Maximum Propagation Delay,
E to Y
VCC = 2.7 V
CL = 15 pF
CL = 50 pF
8.0
10.0
13.0
16.5
1.0
1.0
15.5
18.0
ns
VCC = 3.3 V ± 0.3 V
CL = 15 pF
CL = 50 pF
5.5
7.5
8.2
13.0
1.0
1.0
10.0
15.0
CIN
Maximum Input Capacitance
4
10
10
pF
Typical @ 25
°C, VCC = 3.3 V
CPD
Power Dissipation Capacitance (Note 6.)
26
pF
6. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR) = CPD  VCC  fin + ICC/2 (per decoder). CPD is used to determine the
no–load dynamic power consumption; PD = CPD  VCC2  fin + ICC  VCC.


Số phần tương tự - MC74LVX139DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139DT ONSEMI-MC74LVX139DT Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139DTR2 ONSEMI-MC74LVX139DTR2 Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139DTR2 ONSEMI-MC74LVX139DTR2 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX139DTR2G ONSEMI-MC74LVX139DTR2G Datasheet
121Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX139DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
logo
ON Semiconductor
74VHC139 ONSEMI-74VHC139 Datasheet
177Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Revised April 1999
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139_04 Datasheet
293Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A Datasheet
62Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139_05 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com