công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX139D bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX139D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVX139D bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVX139D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74LVX139D Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MC74LVX139
http://onsemi.com
8
REEL DIMENSIONS
Tape Size
T&R Suffix
A Max
G
t Max
8 mm
T1, T2
178 mm
(7”)
8.4 mm, +1.5 mm, –0.0
(0.33” + 0.059”, –0.00)
14.4 mm
(0.56”)
8 mm
T3, T4
330 mm
(13”)
8.4 mm, +1.5 mm, –0.0
(0.33” + 0.059”, –0.00)
14.4 mm
(0.56”)
12 mm
R2
330 mm
(13”)
12.4 mm, +2.0 mm, –0.0
(0.49” + 0.079”, –0.00)
18.4 mm
(0.72”)
16 mm
R2
360 mm
(14.173”)
16.4 mm, +2.0 mm, –0.0
(0.646” + 0.078”, –0.00)
22.4 mm
(0.882”)
24 mm
R2
360 mm
(14.173”)
24.4 mm, +2.0 mm, –0.0
(0.961” + 0.078”, –0.00)
30.4 mm
(1.197”)
DIRECTION OF FEED
BARCODE LABEL
HOLE
POCKET
Figure 11. Reel Winding Direction


Số phần tương tự - MC74LVX139D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139D ONSEMI-MC74LVX139D Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139DR2 ONSEMI-MC74LVX139DR2 Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139DR2 ONSEMI-MC74LVX139DR2 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX139DR2G ONSEMI-MC74LVX139DR2G Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX139DR2G ONSEMI-MC74LVX139DR2G Datasheet
121Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX139D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
logo
ON Semiconductor
74VHC139 ONSEMI-74VHC139 Datasheet
177Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Revised April 1999
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139_04 Datasheet
293Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A Datasheet
62Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139_05 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com