công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1334 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1334
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad SPDT -15 V/12 V Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1334 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG1334 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1334 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
ADG1334
Rev. 0 | Page 9 of 12
FREQUENCY (Hz)
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
10k
100k
1M
10M
100M
1G
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = +25°C
Figure 9. Off Isolation vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–90
–80
–70
–100
10k
100k
1M
10M
100M
1G
SxA – SxB
S1x – S2x
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = +25°C
Figure 10. Crosstalk vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG1334

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1334 AD-ADG1334_15 Datasheet
318Kb / 12P
   Quad SPDT 15 V/12 V Switches
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG1334

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1334 AD-ADG1334_15 Datasheet
318Kb / 12P
   Quad SPDT 15 V/12 V Switches
REV. 0
ADG1313 AD-ADG1313_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1312 AD-ADG1312_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1311 AD-ADG1311_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1311 AD-ADG1311 Datasheet
309Kb / 12P
   -15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG1233 AD-ADG1233 Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
ADG1433 AD-ADG1433 Datasheet
434Kb / 20P
   4 OHM RON, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V/-5 V iCMOS Switches
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG1412 AD-ADG1412_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, CMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG1633 AD-ADG1633 Datasheet
539Kb / 20P
   4.5 廓 RON, Triple/Quad SPDT 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Switches
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com