công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3DV520ERHUR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3DV520ERHUR
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3DV520ERHUR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3DV520ERHUR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Network Analyzer
(HP8753ES)
EXT TRIGGER
BIAS
P1
P2
DUT
A0
SEL
0B1
VSEL
VCC
VBIAS
CL = 10 pF
(see Note A)
NOTE A: CL includes probe and jig capacitance.
TS3DV520
5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH
FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
SCDS197C – DECEMBER 2005 – REVISED APRIL 2006
Figure 7. Test Circuit for Frequency Response (BW)
Frequency response is measured at the output of the ON channel. For example, when VSEL = 0 and A0 is the
input, the output is measured at 0B1. All unused analog I/O ports are left open.
HP8753ES setup
Average = 4
RBW = 3 kHz
VBIAS = 0.35 V
ST = 2 s
P1 = 0 dBM
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS3DV520ERHUR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DV520ERHUR TI-TS3DV520ERHUR Datasheet
472Kb / 20P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV520ERHURG4 TI-TS3DV520ERHURG4 Datasheet
299Kb / 15P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV520ERHURG4 TI-TS3DV520ERHURG4 Datasheet
618Kb / 19P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
More results

Mô tả tương tự - TS3DV520ERHUR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DV520E TI-TS3DV520E Datasheet
299Kb / 15P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV520RHURG4 TI-TS3DV520RHURG4 Datasheet
472Kb / 20P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV520E TI-TS3DV520E_10 Datasheet
618Kb / 19P
[Old version datasheet]   5-CHANNEL DIFFERENTIAL 10:20 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV421 TI-TS3DV421 Datasheet
654Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL DIFFERENTIAL 8:16 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV416 TI-TS3DV416_08 Datasheet
460Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL DIFFERENTIAL 8:16 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV416 TI-TS3DV416_07 Datasheet
362Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL DIFFERENTIAL 8:16 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV416 TI-TS3DV416_09 Datasheet
469Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL DIFFERENTIAL 8:16 MULTIPLEXER SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
TS3DV416 TI-TS3DV416 Datasheet
509Kb / 17P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL DIFFERENTIAL 8:16 MUX SWITCH FOR DVI/HDMI APPLICATIONS
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3HDMI414 PERICOM-PI3HDMI414 Datasheet
944Kb / 10P
   4-Differential Channel, 4:1 Mux/DeMux, DVI/HDMI Compliant Signal Switch
logo
Texas Instruments
TMDS341A TI-TMDS341A_07 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   3-TO-1 DVI/HDMI SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com