công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1100EF160QTAK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-SWITCH

tên linh kiện TL1100EF160QTAK
Giải thích chi tiết về linh kiện  TACT SWITCHES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

TL1100EF160QTAK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-SWITCH

  TL1100EF160QTAK Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH TL1100EF160QTAK Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH TL1100EF160QTAK Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
TL 1100 B
SERIES TL SWITCHES
81
TACT SWITCHES
Phone: 763-504-3525
Fax: 763-531-8235
www.e-switch.com info@e-switch.com
1.7
B = 4.55 mm
D = 4.3 mm
Actuator
Length (L) in mm
1.7
TL 1100 A
TL 1100 C
TL 1100 D
TL 1100 E
P.C. MOUNTING
P.C. MOUNTING
P.C. MOUNTING
P.C. MOUNTING
1.30
[.051]
TYP.
12.50
[.492]
5.00
[.197]
CL
5.00
[.197]
2.4
[.094]
TYP.
9.00
[.354]
(2 PL)
1.30 [.051]
2.75
[.108]
1.30
[.051] TYP.
1.30
[.051]
TYP.
12.50
[.492]
5.00
[.197]
1.30
[.051]
TYP.
12.50
[.492]
5.00
[.197]
PP 080-089 Tact.qxd
5/7/02
10:47 AM
Page 81


Số phần tương tự - TL1100EF160QTAK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
TL1100EF160QGRY E-SWITCH-TL1100EF160QGRY Datasheet
286Kb / 3P
   TACT SWITCHES - 12mm x 12mm
More results

Mô tả tương tự - TL1100EF160QTAK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
TL3300 E-SWITCH-TL3300 Datasheet
194Kb / 2P
   TACT SWITCHES
320 E-SWITCH-320 Datasheet
327Kb / 3P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6141 HIGHLY-TP6141 Datasheet
1Mb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1107 E-SWITCH-TL1107 Datasheet
278Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6149T HIGHLY-TP6149T Datasheet
952Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1150 E-SWITCH-TL1150 Datasheet
94Kb / 1P
   TACT SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
PHAP33 ETC2-PHAP33 Datasheet
403Kb / 14P
   Tact switches
logo
Highly Electric Co., Lt...
PB614 HIGHLY-PB614 Datasheet
2Mb / 5P
   TACT SWITCHES
PB617 HIGHLY-PB617 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP6152 HIGHLY-TP6152 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP617 HIGHLY-TP617 Datasheet
823Kb / 2P
   TACT SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com