công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC517 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC517
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Darlington transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BC517 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BC517 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC517 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
1999 Apr 23
4
Philips Semiconductors
Product specification
NPN Darlington transistor
BC517
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
5.2
5.0
b
0.48
0.40
c
0.45
0.40
D
4.8
4.4
d
1.7
1.4
E
4.2
3.6
L
14.5
12.7
e
2.54
e1
1.27
L1
(1)
2.5
b1
0.66
0.56
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities.
SOT54
TO-92
SC-43
97-02-28
A
L
0
2.5
5 mm
scale
b
c
D
b1
L1
d
E
Plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads
SOT54
e1
e
1
2
3


Số phần tương tự - BC517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC517 MOTOROLA-BC517 Datasheet
206Kb / 6P
   Darlington Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
BC517 FAIRCHILD-BC517 Datasheet
32Kb / 3P
   NPN Darlington Transistor
logo
ON Semiconductor
BC517 ONSEMI-BC517 Datasheet
148Kb / 6P
   Darlington Transistors(NPN Silicon)
1996
BC517 ONSEMI-BC517 Datasheet
621Kb / 6P
   NPN Darlington Transistor
September-2017, Rev. 2
logo
Siemens Semiconductor G...
BC517 SIEMENS-BC517 Datasheet
138Kb / 4P
   NPN Silicon Darlington Transistor (High current gain High collector current)
More results

Mô tả tương tự - BC517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
MPSA13 TRSYS-MPSA13 Datasheet
124Kb / 1P
   NPN DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA13 FAIRCHILD-MPSA13 Datasheet
605Kb / 13P
   NPN Darlington Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT6427 SAMSUNG-MMBT6427 Datasheet
67Kb / 2P
   NPN (DARLINGTON TRANSISTOR)
logo
Rohm
2SD2399 ROHM-2SD2399 Datasheet
370Kb / 5P
   Transistor,NPN,Darlington
logo
Fairchild Semiconductor
2N5306 FAIRCHILD-2N5306 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
TN6725A FAIRCHILD-TN6725A Datasheet
26Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
First Components Intern...
BC618 FCI-BC618 Datasheet
73Kb / 5P
   NPN Darlington Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
2N7052 FAIRCHILD-2N7052_01 Datasheet
310Kb / 8P
   NPN Darlington Transistor
MPSA14 FAIRCHILD-MPSA14_01 Datasheet
651Kb / 14P
   NPN Darlington Transistor
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHBTA13PT CHENMKO-CHBTA13PT Datasheet
70Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com