công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC327-40 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC327-40
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP general purpose transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BC327-40 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BC327-40 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC327-40 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
1999 Apr 15
6
Philips Semiconductors
Product specification
PNP general purpose transistor
BC327
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
5.2
5.0
b
0.48
0.40
c
0.45
0.40
D
4.8
4.4
d
1.7
1.4
E
4.2
3.6
L
14.5
12.7
e
2.54
e1
1.27
L1
(1)
2.5
b1
0.66
0.56
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities.
SOT54
TO-92
SC-43
97-02-28
A
L
0
2.5
5 mm
scale
b
c
D
b1
L1
d
E
Plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads
SOT54
e1
e
1
2
3


Số phần tương tự - BC327-40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BC327-40 SIEMENS-BC327-40 Datasheet
143Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors (High current gain High collector current Low collector-emitter saturation voltage)
logo
Diotec Semiconductor
BC327-40 DIOTEC-BC327-40 Datasheet
143Kb / 2P
   Si-Epitaxial PlanarTransistors
logo
ON Semiconductor
BC327-40 ONSEMI-BC327-40 Datasheet
147Kb / 5P
   Amplifier Transistors
December, 2006 ??Rev. 4
BC327-40 ONSEMI-BC327-40 Datasheet
68Kb / 5P
   Amplifier Transistors PNP Silicon
March, 2007 ??Rev. 5
logo
Micro Commercial Compon...
BC327-40 MCC-BC327-40 Datasheet
341Kb / 3P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - BC327-40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PSS9015B PHILIPS-PSS9015B Datasheet
59Kb / 7P
   PNP general purpose transistor
2004 Aug 10
BC807W PHILIPS-BC807W Datasheet
61Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 18
2N5087 PHILIPS-2N5087 Datasheet
49Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1997 Jul 02
2PB710A PHILIPS-2PB710A Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 31
ED1602 PHILIPS-ED1602 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 Apr 27
logo
Samsung semiconductor
MMBT4125 SAMSUNG-MMBT4125 Datasheet
30Kb / 1P
   PNP (GENERAL PURPOSE TRANSISTOR)
logo
Bruckewell Technology L...
MMBTA55-A56 BWTECH-MMBTA55-A56 Datasheet
201Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MMBT3906T BILIN-MMBT3906T Datasheet
167Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
MMBTA55 BILIN-MMBTA55_13 Datasheet
117Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistor
MMST5401 BILIN-MMST5401_14 Datasheet
173Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
2SA1774 BILIN-2SA1774 Datasheet
165Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com