công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BDW64B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện BDW64B
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON POWER DARLINGTONS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

BDW64B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

  BDW64B Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions BDW64B Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions BDW64B Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions BDW64B Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions BDW64B Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
BDW64, BDW64A, BDW64B, BDW64C, BDW64D
PNP SILICON POWER DARLINGTONS
5
PRODU CT
INFORMA TION
AUGUST 1978 - REVISED SEPTEMBER 2002
Specifications are subject to change without notice.
TO-220
3-pin plastic flange-mount package
This single-in-line package consists of a circuit mounted on a lead frame and encapsulated within a plastic
compound. The compound will withstand soldering temperature with no deformation, and circuit performance
characteristics will remain stable when operated in high humidity conditions. Leads require no additional
cleaning or processing when used in soldered assembly.
MECHANICAL DATA
TO220
ALL LINEAR DIMENSIONS IN MILLIMETERS
ø
1,23
1,32
4,20
4,70
123
0,97
0,61
see Note C
see Note B
10,0
10,4
2,54
2,95
6,0
6,6
14,55
15,90
12,7
14,1
3,5
6,1
1,07
1,70
2,34
2,74
4,88
5,28
3,71
3,96
0,41
0,64
2,40
2,90
VERSION 2
VERSION 1
NOTES: A. The centre pin is in electrical contact with the mounting tab.
B. Mounting tab corner profile according to package version.
C. Typical fixing hole centre stand off height according to package version.
Version 1, 18.0 mm. Version 2, 17.6 mm.
MDXXBE


Số phần tương tự - BDW64B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Innovations Ltd
BDW64B POINN-BDW64B Datasheet
146Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Inchange Semiconductor ...
BDW64B ISC-BDW64B Datasheet
267Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDW64B NJSEMI-BDW64B Datasheet
99Kb / 2P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
More results

Mô tả tương tự - BDW64B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Innovations Ltd
BD896 POINN-BD896 Datasheet
151Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
TIP115 POINN-TIP115 Datasheet
160Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Transys Electronics
BDT60 TRSYS-BDT60 Datasheet
719Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
TIP115 TRSYS-TIP115 Datasheet
722Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDV64 BOURNS-BDV64 Datasheet
109Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
BW24 BOURNS-BW24 Datasheet
114Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
BDX34 BOURNS-BDX34 Datasheet
123Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Power Innovations Ltd
BD646 POINN-BD646 Datasheet
150Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW54 BOURNS-BDW54 Datasheet
120Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
BDV64-S BOURNS-BDV64-S Datasheet
110Kb / 4P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
BDX54 BOURNS-BDX54 Datasheet
115Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com