công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

591-XX01-1XX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Dialight Corporation

tên linh kiện 591-XX01-1XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  3mm Prism CBI Circuit Board Indicator Surface Mount LED, Square Lens
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation

591-XX01-1XX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Dialight Corporation

  591-XX01-1XX Datasheet HTML 1Page - Dialight Corporation 591-XX01-1XX Datasheet HTML 2Page - Dialight Corporation 591-XX01-1XX Datasheet HTML 3Page - Dialight Corporation 591-XX01-1XX Datasheet HTML 4Page - Dialight Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1-16
Dialight Corporation • 1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 • TEL: (732) 919-3119 • FAX: (732) 751-5778 •www.dialight.com
Parameter
-2101
-2201
-2701
Color*
21
22
27
Power Dissipation
100mA
100mA
100mA
(derate linearly from 25°C mA/°C)
.8
.6
.6
Forward DC Current
40mW
30mW
50mW
Peak Forward Current (10µ sec)
200mW
120mW
160mW
Operating Temperature
-55°C to +100°C
Storage Temperature
-55°C to +100°C
Soldering Temperatures
Convection IR
235° Peak, above 185° for 90 sec.,
Vapor Phase
215°C for 3 Min.
Absolute Maximum Ratings, TA=25°C
Operating Characteristics (TA = 25°C)
Part No.
-2101
-2201
-2701
-2101
-2201
-2701
-2101
-2201
-2701
-2101
-2201
-2701
-2101
-2201
-2701
Min
5
5
5
Typ
1.8
2.1
2
638
569
595
23.9
9.1
33.6
40
40
40
Max
2.4
2.6
2.4
Forward Voltage
VF
Reverse Voltage
VR
Dominant Wavelength
λ Dom
Luminous Intensity
IV
Viewing Angle
(2Θ 11//22 )
V
IF = 20mA
V
IF = 10 mA
nm
mcd
deg.
IF = 10mA
Units
Test Cond.
Parameter
U.S. Patent RE 34,254; foreign patents pending.
Θ 11// 22 is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity
*LED colors: 21) AlGaAs Red 22) High Intensity Green, 27) AllnGaPYellow
Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C
*LED colors: 21) AlGaAs Red 22) High Intensity Green, 27) AllnGaPYellow
Color*
21
22
27
21
22
27
21
22
27
21
22
27
21
22
27
591-2101-1xx
591-2201-1xx
591-2701-1xx


Số phần tương tự - 591-XX01-1XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
591-2001-002 DIALIGHT-591-2001-002 Datasheet
151Kb / 1P
   SURFACE MOUNT CBI - ROUND LENS
591-2001-002 DIALIGHT-591-2001-002 Datasheet
1Mb / 16P
   Prism짰 CBI짰 LED Circuit Board Indicators Micro LED짰 Surface Mount LEDs
591-2001-002 DIALIGHT-591-2001-002 Datasheet
29Kb / 2P
   3mm Prism CBI Circuit Board Indicator
591-2001-002F DIALIGHT-591-2001-002F Datasheet
1Mb / 16P
   Prism짰 CBI짰 LED Circuit Board Indicators Micro LED짰 Surface Mount LEDs
591-2001-002F DIALIGHT-591-2001-002F Datasheet
213Kb / 1P
   SURFACE MOUNT CBI - ROUND LENS RoHS COMPLIANT
More results

Mô tả tương tự - 591-XX01-1XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
5913001013F DIALIGHT-5913001013F Datasheet
30Kb / 2P
   3mm Prism CBI Circuit Board Indicator Surface Mount LED, Round Lens
591-2301-002F DIALIGHT-591-2301-002F Datasheet
29Kb / 2P
   3mm Prism CBI Circuit Board Indicator
591-2101-013F DIALIGHT-591-2101-013F Datasheet
29Kb / 2P
   3mm Prism CBI Circuit Board Indicator
595-2X01-0XX DIALIGHT-595-2X01-0XX Datasheet
27Kb / 2P
   2mm Prism CBI Circuit Board Indicator Surface Mount LED
591-3X0X-0XX DIALIGHT-591-3X0X-0XX Datasheet
27Kb / 2P
   3mm Prism CBICircuit Board Indicator Surface Mount LED, Round Lens
551-0601F DIALIGHT-551-0601F Datasheet
86Kb / 8P
   LED CBI Circuit Board Indicator LED CBI Circuit Board Indicator
564-0X00-XXX DIALIGHT-564-0X00-XXX Datasheet
65Kb / 8P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator Tri-Level
568-0X0X-XXX DIALIGHT-568-0X0X-XXX Datasheet
25Kb / 2P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator Quad-Level
568-0101-111 DIALIGHT-568-0101-111 Datasheet
108Kb / 2P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator QUAD-LEVEL
564-0140-111 DIALIGHT-564-0140-111 Datasheet
109Kb / 2P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator TRI-LEVEL
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com