công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

551-XX07-004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dialight Corporation

tên linh kiện 551-XX07-004
Giải thích chi tiết về linh kiện  3mm LED CBI Circuit Board Indicator Quad, .200??High LED Centerline
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation

551-XX07-004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dialight Corporation

  551-XX07-004 Datasheet HTML 1Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 2Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 3Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 4Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 5Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 6Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 7Page - Dialight Corporation 551-XX07-004 Datasheet HTML 8Page - Dialight Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
4-26 Dialight Corporation • 1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 • TEL: (732) 919-3119 • FAX: (732) 751-5778 •www.dialight.com
551-xx07-004
Peak
IV
VF
Test
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
Volts
Current (mA)
Angle 2
Θ
Θ½
Data sheet
Page #
551-0207-004
Green
563
16
2.1
10
45°
521-9408
4-64
551-0307-004
Yellow
585
6.3
2.1
10
45°
521-9428
4-64
551-0407-004
Red
650
10
2
10
45°
521-9427
4-64
551-2507-004
Orange
600
7
2.2
10
60°
521-9498
4-58
HIGH EFFICIENCY
Peak
IV
VF
Test
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
Volts
Current (mA)
Angle 2
Θ
Θ½
Data sheet
Page #
551-1107-004
Red
635
1.6
1.7
2
60°
521-9324
4-60
551-1207-004
Yellow
585
1.6
1.8
2
60°
521-9325
4-60
551-1307-004
Green
565
1.6
1.9
2
60°
521-9326
4-60
LOW CURRENT
Peak
IV
Test
Forward
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
Voltage
Current (mA)
Angle 2
Θ
Θ½
Data sheet
Page #
551-0507-004
Red
635
29
5
10
60°
521-9215
4-59
551-0607-004
Green
565
19
5
10
60°
521-9323
4-59
551-0707-004
Yellow
585
12.6
5
10
60°
521-9322
4-59
INTEGRAL RESISTOR, 5 VOLTS
Peak
IV
VF
Test
Viewing
LED
Part Number
Color
Wavelength nm
mcd
Volts
Current (mA)
Angle 2
Θ
Θ½
Data sheet
Page #
551-3007-004
Red/Green
635/565
4.7/10
2/2.1
10
50°
521-9459
4-63
551-3107-004 Yellow/Green
585/565
4.3/6.3
2.1*/2.1*
10
80°
521-9478
4-62
BI-COLOR
Typical Operating Characteristics (TA=25°C)
See LED data sheet for additional information
See page 4-70 and 4-71 for Reference Only LED Drive Circuit Examples. See page 4-72 for Pin Out
* IF = 20mA


Số phần tương tự - 551-XX07-004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
551-XX07 DIALIGHT-551-XX07 Datasheet
73Kb / 9P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator 200 High LED Centerline
More results

Mô tả tương tự - 551-XX07-004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
551-XX07 DIALIGHT-551-XX07 Datasheet
73Kb / 9P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator 200 High LED Centerline
551-XX09 DIALIGHT-551-XX09 Datasheet
70Kb / 9P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator 120 High LED Centerline
551-0607F DIALIGHT-551-0607F Datasheet
78Kb / 9P
   3mm LED CBI짰 Circuit Board Indicator .200??High LED Centerline
350-1681-ND DIALIGHT-350-1681-ND Datasheet
74Kb / 9P
   LED CBI Circuit Board Indicator .120 High LED Centerline
568-0X0X-XXX DIALIGHT-568-0X0X-XXX Datasheet
25Kb / 2P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator Quad-Level
568-0101-111 DIALIGHT-568-0101-111 Datasheet
108Kb / 2P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator QUAD-LEVEL
550-XX08 DIALIGHT-550-XX08 Datasheet
83Kb / 11P
   5mm LED CBI Circuit Board Indicator 250 LED Centerline
551-0601F DIALIGHT-551-0601F Datasheet
86Kb / 8P
   LED CBI Circuit Board Indicator LED CBI Circuit Board Indicator
555-4XXX DIALIGHT-555-4XXX Datasheet
25Kb / 3P
   2mm LED CBI Circuit Board Indicator Quad
564-0X00-XXX DIALIGHT-564-0X00-XXX Datasheet
65Kb / 8P
   3mm LED CBI Circuit Board Indicator Tri-Level
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com