công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

741C083750GP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - CTS Corporation

tên linh kiện 741C083750GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip Resistor Arrays
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation

741C083750GP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - CTS Corporation

  741C083750GP Datasheet HTML 1Page - CTS Corporation 741C083750GP Datasheet HTML 2Page - CTS Corporation 741C083750GP Datasheet HTML 3Page - CTS Corporation 741C083750GP Datasheet HTML 4Page - CTS Corporation 741C083750GP Datasheet HTML 5Page - CTS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Recommended
tter
Land Pa
ns
E
nm
erformance Spec
DIM
N
/in
ENSIO S mm
SERIES
A
B
C
D
1.00
0.65
0.33
0.50
741X043
0.039
0.026
0.013
0.020
1.00
0.50
0.30
0.50
741X083
0.039
0.020
0.012
0.020
1.00
0.50
0.28
0.50
A
B
C
D
741C083
0.039
0.020
0.011
0.020
1.60
0.50
0.30
0.80
741X163
0.063
0.020
0.012
0.031
1.60
0.80
0.50
0.90
742
0.063
0.032
0.020
0.035
2.00
1.27
0.80
1.00
743
0.079
0.050
0.031
0.051
3.20
1.27
0.80
1.00
744
0.126
0.050
0.031
0.039
3.20
1.27
0.90
1.30
745
0.126
0.050
0.035
0.039
1.65
0.64
0.35
0.80
746
0.065
0.025
0.014
0.032
nviro
ental P
ifications
Max. Delta R
Test
741
742-746
Test Description
Thermal Cycle
1.00%
1.00%
5 Cycles -55°C to +125°C
Short Time Overload
2.50%
1.00%
2½ X
onds
R
c
ated Working Voltage for 5 Se
Moisture Resistance
5.00%
2.00%
240 Hours 1
, 90% R.H.
0% rated load, -10°C to +65°C
Hig
1.00%
1.00%
h Te
posure
mperature Ex
1000 Hours, no load, +125°C
Load Life
5.00%
2.00%
1000 Hours @ 70°C, rated load
Resistance to Solder Heat
2.50%
1.00%
10 Seconds @ 260°C solder
Resistance to Solvents
ol, Freon TMC
Isopropyl alcoh
Solderability
RMA Flux, 230°C, 5 Seconds dip, 95% coverage
Page 4 of 5
May 2006
CTS Electronic Components
www.ctscorp.com


Số phần tương tự - 741C083750GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
741C083 ETC1-741C083 Datasheet
644Kb / 4P
   THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAYS
logo
CTS Corporation
741C083 CTS-741C083 Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
741C083 CTS-741C083 Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
741C083 CTS-741C083 Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
List of Unclassifed Man...
741C083101F ETC1-741C083101F Datasheet
644Kb / 4P
   THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAYS
More results

Mô tả tương tự - 741C083750GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
740X043 CTS-740X043 Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
744C083821JP CTS-744C083821JP Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
746X101103J CTS-746X101103J Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
AVX Corporation
CRB3A4E472JT AVX-CRB3A4E472JT Datasheet
107Kb / 6P
   Chip Resistor Arrays
logo
Welwyn Components Limit...
WNCR WELWYN-WNCR Datasheet
144Kb / 2P
   Chip Resistor Arrays
logo
TT Electronics.
BCN TTELEC-BCN Datasheet
598Kb / 9P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16-182J4LF BOURNS-CAT16-182J4LF Datasheet
535Kb / 3P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
008-0335-0 CTS-008-0335-0 Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16 BOURNS-CAT16 Datasheet
320Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
742C083102JP CTS-742C083102JP Datasheet
185Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com