công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KB-2965EGW-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện KB-2965EGW-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  8.89mmx8.89mm LIGHT BAR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

KB-2965EGW-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  KB-2965EGW-B Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation KB-2965EGW-B Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation KB-2965EGW-B Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation KB-2965EGW-B Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA1591
REV NO: V.2
DATE: JUN/03/2004
PAGE: 2 OF 4
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: L.L.NIE
Selection Guide
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (mcd)
@ 20mA
Min.
Typ.
KB-2965EGW-B
HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)
WHITE DIFFUSED
50
120
GREEN (GaP)
50
120
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Test Conditions
Units
λpeak
Peak Wavelength
High Efficiency Red
Green
627
565
nm
IF=20mA
λD
Dominate Wavelength
High Efficiency Red
Green
625
568
nm
IF=20mA
∆λ1/2
Spectral Line Half-width
High Efficiency Red
Green
45
30
nm
IF=20mA
C
Capacitance
High Efficiency Red
Green
15
15
pF
VF=0V;f=1MHz
VF
Forward Voltage
High Efficiency Red
Green
4.0
4.4
5.0
5.0
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
All
10
uA
VR= 10V
Parameter
High Efficiency Red
Green
Units
Power dissipation
150
125
mW
DC Forward Current
30
25
mA
Peak Forward Current [1]
160
140
mA
Reverse Voltage
10
V
Operating/storage Temperature
-40°C To +85°C
Lead Solder Temperature [2]
260°C For 5 Seconds
10


Số phần tương tự - KB-2965EGW-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
KB-200 SOCAY-KB-200 Datasheet
189Kb / 4P
   Radial Lead Transient Voltage Suppressors
KB-200 SOCAY-KB-200 Datasheet
3Mb / 56P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Kingboard Laminates Hol...
KB-2150 KINGBOARD-KB-2150 Datasheet
246Kb / 2P
   Copper-clad phenolic resin paper-based laminate
KB-2150G KINGBOARD-KB-2150G Datasheet
348Kb / 2P
   Copper-clad phenolic resin paper-based laminate
KB-2150GC KINGBOARD-KB-2150GC Datasheet
250Kb / 2P
   Copper-clad phenolic resin paper-based laminate
More results

Mô tả tương tự - KB-2965EGW-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
KB-G100SRW KINGBRIGHT-KB-G100SRW Datasheet
198Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB2770SYKW KINGBRIGHT-KB2770SYKW Datasheet
348Kb / 6P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB-C100SURKW KINGBRIGHT-KB-C100SURKW Datasheet
346Kb / 6P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB2870SGD KINGBRIGHT-KB2870SGD Datasheet
198Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB2770YW KINGBRIGHT-KB2770YW Datasheet
199Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
logo
SunLED Corporation
EUY2770M SUNLED-EUY2770M Datasheet
185Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
logo
Kingbright Corporation
KB2870CGKD KINGBRIGHT-KB2870CGKD Datasheet
351Kb / 6P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB2755YW KINGBRIGHT-KB2755YW Datasheet
198Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
KB2670EW KINGBRIGHT-KB2670EW Datasheet
199Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
logo
SunLED Corporation
EMRC100M SUNLED-EMRC100M Datasheet
179Kb / 4P
   8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com