công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT125DR2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT125DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Buffer with 3-State Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT125DR2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT125DR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2001
May, 2001 – Rev. 5
1
Publication Order Number:
MC74AC125/D
MC74AC125, MC74ACT125
Quad Buffer with 3-State
Outputs
Outputs Source/Sink
′ACT125 Has TTL Compatible Inputs
A0
B0
O0
A1
B1
O1 GND
13
14
12
11
10
9
8
2
1
34567
VCC A2
B2
O2
A3
B3
O3
Figure 1. Pinout: 14–Lead Packages Conductors
(Top View)
PIN ASSIGNMENT
PIN
FUNCTION
An, Bn
Inputs
On
Outputs
FUNCTION TABLE
Inputs
Output
An
Bn
On
L
L
L
H
L
H
H
X
Z
NOTE:
H = High Voltage Level;
L = Low Voltage Level;
Z = High Impedance;
X = Immaterial
TSSOP–14
DT SUFFIX
CASE 948G
1
14
EIAJ–14
M SUFFIX
CASE 965
1
14
SO–14
D SUFFIX
CASE 751A
http://onsemi.com
1
14
1
14
PDIP–14
N SUFFIX
CASE 646
Device
Package
Shipping
ORDERING INFORMATION
MC74AC125DT
TSSOP–14
96 Units/Rail
MC74AC125DTR2
TSSOP–14 2500 Tape & Reel
MC74ACT125DT
TSSOP–14
96 Units/Rail
MC74ACT125DTR2 TSSOP–14 2500 Tape & Reel
MC74AC125N
PDIP–14
25 Units/Rail
MC74AC125D
SOIC–14
55 Units/Rail
MC74ACT125N
PDIP–14
25 Units/Rail
MC74AC125DR2
SOIC–14
2500 Tape & Reel
MC74ACT125D
SOIC–14
55 Units/Rail
MC74ACT125DR2
SOIC–14
2500 Tape & Reel
MC74AC125M
EIAJ–14
50 Units/Rail
MC74AC125MEL
EIAJ–14
2000 Tape & Reel
MC74ACT125M
EIAJ–14
50 Units/Rail
MC74ACT125MEL
EIAJ–14
2000 Tape & Reel
See general marking information in the device marking
section on page 5 of this data sheet.
DEVICE MARKING INFORMATION


Số phần tương tự - MC74ACT125DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT125DR2 ONSEMI-MC74ACT125DR2 Datasheet
142Kb / 9P
   Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
October, 2006 ??Rev. 7
MC74ACT125DR2G ONSEMI-MC74ACT125DR2G Datasheet
142Kb / 9P
   Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
October, 2006 ??Rev. 7
MC74ACT125DR2G ONSEMI-MC74ACT125DR2G Datasheet
91Kb / 8P
   Quad Buffer with 3-State Outputs
January, 2015 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT125DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC125 FAIRCHILD-74VHC125_07 Datasheet
198Kb / 9P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
74VHC125 ONSEMI-74VHC125 Datasheet
225Kb / 9P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
December 2007 Rev. 1.4.0
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT125CSCX FAIRCHILD-74ABT125CSCX Datasheet
284Kb / 8P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
74AC125MTCX FAIRCHILD-74AC125MTCX Datasheet
310Kb / 10P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
74AC125 FAIRCHILD-74AC125_08 Datasheet
309Kb / 10P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
logo
Unisonic Technologies
U74ACT125 UTC-U74ACT125 Datasheet
174Kb / 6P
   QUAD BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT125 AVG-DV74ACT125 Datasheet
279Kb / 4P
   Quad Buffer with 3-State Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT125 FAIRCHILD-74ABT125 Datasheet
69Kb / 6P
   Quad Buffer with 3-STATE Outputs
logo
Unisonic Technologies
U74ACT125 UTC-U74ACT125_15 Datasheet
174Kb / 6P
   QUAD BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Motorola, Inc
MC74AC126 MOTOROLA-MC74AC126 Datasheet
150Kb / 5P
   Quad Buffer With 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com