công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4015BPWR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4015BPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4015BPWR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button CD4015BPWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4015BPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4015BPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4015BPWR TI1-CD4015BPWR Datasheet
884Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Dual 4-stage Static Shift Register
CD4015BPWRG4 TI1-CD4015BPWRG4 Datasheet
884Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Dual 4-stage Static Shift Register
More results

Mô tả tương tự - CD4015BPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UCD4015B UTC-UCD4015B Datasheet
229Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register
UCD4015B UTC-UCD4015B_16 Datasheet
230Kb / 9P
   CMOS DUAL 4-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
UCD4015 UTC-UCD4015_15 Datasheet
229Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register
UCD4015 UTC-UCD4015 Datasheet
229Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register
UCD4015B UTC-UCD4015B_15 Datasheet
229Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register
logo
Texas Instruments
CD4015B TI1-CD4015B_15 Datasheet
884Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Dual 4-stage Static Shift Register
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4015B KODENSHI-KK4015B Datasheet
311Kb / 6P
   Dual 4-Stage Static Shift Register
logo
System Logic Semiconduc...
SL4015B SLS-SL4015B Datasheet
39Kb / 5P
   Dual 4-Stage Static Shift Register
logo
Intersil Corporation
CD4517BMS INTERSIL-CD4517BMS Datasheet
116Kb / 9P
   CMOS Dual 64-Stage Static Shift Register
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4517B TI-CD4517B Datasheet
245Kb / 6P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL 64-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com