công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL072BMN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TL072BMN
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW NOISE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TL072BMN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  TL072BMN Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TL072BMN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
-
-
eI
TL072
1/2
eo
C
L= 100pF
R= 2k
L
Figure 1 : Voltage Follower
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
-
e
I
TL072
R L
1/2
C
L = 100pF
1k
10k
eo
Figure 2 : Gain-of-10 Inverting Amplifier
-
-
TL072
1/2
TL072
1/2
18pF
88.4k
18pF
88.4k
88.4k
18pF
1N 4148
1N 4148
18k
*
-15V
1k
1k
18k
*
+15V
6cos
ω t
6 sin
ω t
* These resistor values may be adjusted for a symmetrical output
TYPICAL APPLICATION
100KHz QUADRUPLE OSCILLATOR
TL072 - TL072A - TL072B
7/9


Số phần tương tự - TL072BMN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL072BMN STMICROELECTRONICS-TL072BMN Datasheet
305Kb / 16P
   Low noise J-FET dual operational amplifiers
More results

Mô tả tương tự - TL072BMN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL072 STMICROELECTRONICS-TL072_07 Datasheet
305Kb / 16P
   Low noise J-FET dual operational amplifiers
logo
Leshan Radio Company
LR072 LRC-LR072 Datasheet
862Kb / 6P
   LOW NOISE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5238AL MITSUBISHI-M5238AL Datasheet
144Kb / 4P
   DUAL LOW-NOISE J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
M5240P MITSUBISHI-M5240P Datasheet
347Kb / 6P
   DUAL LOW-NOISE J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
New Japan Radio
NJM072C NJRC-NJM072C Datasheet
1Mb / 21P
   LOW NOISE, J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
Ver.5.0
logo
STMicroelectronics
TL071 STMICROELECTRONICS-TL071 Datasheet
90Kb / 9P
   LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
December 1998
logo
Leshan Radio Company
LR074 LRC-LR074 Datasheet
991Kb / 5P
   LOW NOISE J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL071 STMICROELECTRONICS-TL071_01 Datasheet
290Kb / 10P
   LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074 STMICROELECTRONICS-TL074 Datasheet
108Kb / 11P
   LOW NOISE J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Integral Corp.
IL072 INTEGRAL-IL072 Datasheet
578Kb / 7P
   Low Power J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com