công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD2NC45-1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD2NC45-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NC45-1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD2NC45-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD2NC45-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7/11
STD2NC45-1, STQ1NC45
Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching
And Diode Recovery Times
Fig. 4: Gate Charge test Circuit
Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform
Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 3: Switching Times Test Circuit For
Resistive Load


Số phần tương tự - STD2NC45-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1 Datasheet
381Kb / 15P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1 Datasheet
262Kb / 13P
   N-channel 450 V, 4.1 , 1.5 A, IPAK SuperMESH Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STD2NC45-1 ISC-STD2NC45-1 Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_06 Datasheet
381Kb / 15P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_09 Datasheet
262Kb / 13P
   N-channel 450 V, 4.1 , 1.5 A, IPAK SuperMESH Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD2NC45-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_06 Datasheet
381Kb / 15P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_09 Datasheet
262Kb / 13P
   N-channel 450 V, 4.1 , 1.5 A, IPAK SuperMESH Power MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD3NK50Z STMICROELECTRONICS-STD3NK50Z Datasheet
481Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 2.8ohm - 2.3A TO-92/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z-1 Datasheet
405Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 4.4廓 - 2.0A TO-92/TO-220FP/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60_08 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
STD2HNK60Z STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z Datasheet
497Kb / 16P
   N-channel 600V - 4.4廓 - 2A - TO-92/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
Microsemi Corporation
STD1LNK60Z-1 MICROSEMI-STD1LNK60Z-1_06 Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
logo
STMicroelectronics
STN1HNK60 STMICROELECTRONICS-STN1HNK60 Datasheet
485Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8-ohm - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH-TM MOSFET
STD1LNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD1LNK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com